Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VS-VSKDS403 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

VS-VSKDS403 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce VS-VSKDS403
Télécharger  VS-VSKDS403 Télécharger

Taille du fichier   143.98 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A

VS-VSKDS403 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
VS-VSKDS403 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce VS-VSKDS403
Télécharger  VS-VSKDS403 Click to download

Taille du fichier   143.98 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A

VS-VSKDS403 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

VS-VSKDS403 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS403 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS403 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS403 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS403 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS403 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS403 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

VS-VSKDS403 Détails du produit

• 175 °C TJ operation
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Low thermal resistance
• UL approved file E78996
• Designed and qualified for industrial level




Numéro de pièce similaire - VS-VSKDS403

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKDS403 VISHAY-VS-VSKDS403 Datasheet
183Kb / 7P
   AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
01-Jan-2022
VS-VSKDS403-100 VISHAY-VS-VSKDS403-100 Datasheet
183Kb / 7P
   AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
01-Jan-2022
VS-VSKDS403 VISHAY-VS-VSKDS403_V01 Datasheet
183Kb / 7P
   AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
01-Jan-2022
More results


Description similaire - VS-VSKDS403

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKCS201 VISHAY-VS-VSKCS201 Datasheet
756Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKCS200 VISHAY-VS-VSKCS200 Datasheet
178Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 17-Jun-14
VS-VSKDS401 VISHAY-VS-VSKDS401 Datasheet
145Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 29-Sep-15
VS-VSKCS203 VISHAY-VS-VSKCS203 Datasheet
761Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKDS400 VISHAY-VS-VSKDS400 Datasheet
143Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revisio: 14-Mar-14
VS-VSKDS409 VISHAY-VS-VSKDS409 Datasheet
136Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 19-Mar-14
VS-VSKJS203 VISHAY-VS-VSKJS203 Datasheet
177Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 19-Mar-14
VS-VSKJS209 VISHAY-VS-VSKJS209 Datasheet
157Kb / 6P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 19-Mar-14
VS-VSKCS209 VISHAY-VS-VSKCS209 Datasheet
875Kb / 6P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKCS220 VISHAY-VS-VSKCS220 Datasheet
926Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 220 A
Revision: 28-Sep-15
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com