Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VS-10CTQ150S-M3 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

VS-10CTQ150S-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce VS-10CTQ150S-M3
Télécharger  VS-10CTQ150S-M3 Télécharger

Taille du fichier   204.1 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A

VS-10CTQ150S-M3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
VS-10CTQ150S-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce VS-10CTQ150S-M3
Télécharger  VS-10CTQ150S-M3 Click to download

Taille du fichier   204.1 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A

VS-10CTQ150S-M3 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-10CTQ150S-M3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - VS-10CTQ150S-M3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-10CTQ150S-M3 VISHAY-VS-10CTQ150S-M3 Datasheet
224Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A
01-Jan-2022
VS-10CTQ150S-M3 VISHAY-VS-10CTQ150S-M3_V01 Datasheet
224Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A
01-Jan-2022
More results


Description similaire - VS-10CTQ150S-M3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-10CTQ150-M3 VISHAY-VS-10CTQ150-M3 Datasheet
157Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A
Revision: 20-Sep-17
VS-10CTQ150-M3 VISHAY-VS-10CTQ150-M3_V01 Datasheet
167Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A
01-Jan-2022
VS-10CTQ150S-M3 VISHAY-VS-10CTQ150S-M3_V01 Datasheet
224Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A
01-Jan-2022
VS-10CTQ150SPBF VISHAY-VS-10CTQ150SPBF_V01 Datasheet
141Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 5 A
08-Feb-17
VS-6CWQ06FN-M3 VISHAY-VS-6CWQ06FN-M3 Datasheet
158Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 3.5 A
Revision: 22-Nov-16
VS-MBR20CTHN3 VISHAY-VS-MBR20CTHN3 Datasheet
155Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 05-Mar-14
VS-MBRB20CTPBF VISHAY-VS-MBRB20CTPBF Datasheet
179Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 18-Oct-16
VS-40CTQ150S-M3 VISHAY-VS-40CTQ150S-M3 Datasheet
183Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 29-Jul-14
VS-20CTQS-M3 VISHAY-VS-20CTQS-M3 Datasheet
196Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 26-Feb-14
VS-30CTQ0.0S-M3 VISHAY-VS-30CTQ0.0S-M3 Datasheet
188Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 26-Feb-14
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com