Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VS-GB50TP120N Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

VS-GB50TP120N Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce VS-GB50TP120N
Télécharger  VS-GB50TP120N Télécharger

Taille du fichier   97.27 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 50 A

VS-GB50TP120N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
VS-GB50TP120N Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce VS-GB50TP120N
Télécharger  VS-GB50TP120N Click to download

Taille du fichier   97.27 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 50 A

VS-GB50TP120N Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

VS-GB50TP120N Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-GB50TP120N Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-GB50TP120N Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-GB50TP120N Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-GB50TP120N Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-GB50TP120N Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - VS-GB50TP120N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-GB50LA120UX VISHAY-VS-GB50LA120UX Datasheet
1Mb / 10P
   Low Side Chopper IGBT SOT-227 (Ultrafast IGBT), 50 A
Revision: 30-Jul-13
VS-GB50LP120N VISHAY-VS-GB50LP120N Datasheet
129Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 50 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB50NA120UX VISHAY-VS-GB50NA120UX Datasheet
178Kb / 10P
   Fully isolated package
Revision: 11-Jun-15
VS-GB50YF120N VISHAY-VS-GB50YF120N Datasheet
230Kb / 10P
   IGBT Fourpack Module, 50 A
Revision: 12-Jun-15
More results


Description similaire - VS-GB50TP120N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-GT50TP120N VISHAY-VS-GT50TP120N Datasheet
97Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 50 A
Revision: 11-Jun-15
VS-GB75TP120U VISHAY-VS-GB75TP120U Datasheet
97Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 75 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GT400TH120U VISHAY-VS-GT400TH120U Datasheet
297Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, 2-in-1 Package, 1200 V, 400 A
Revision: 12-Jun-15
VS-GB100TP120N VISHAY-VS-GB100TP120N Datasheet
97Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 100 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB50LP120N VISHAY-VS-GB50LP120N Datasheet
129Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 50 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB150TH120U VISHAY-VS-GB150TH120U Datasheet
126Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V and 150 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB100TH120U VISHAY-VS-GB100TH120U Datasheet
167Kb / 8P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V and 100 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB200TH120N VISHAY-VS-GB200TH120N Datasheet
165Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, 2-in-1 Package, 1200 V and 200 A
Revision: 12-Jun-15
VS-GB150TH120N VISHAY-VS-GB150TH120N Datasheet
165Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, 2-in-1 Package, 1200 V and 150 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GT400TH120N VISHAY-VS-GT400TH120N Datasheet
133Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 2-in-1 Package, 1200 V and 400 A
Revision: 12-Jun-15
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com