Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VS-GB50LP120N Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

VS-GB50LP120N Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce VS-GB50LP120N
Télécharger  VS-GB50LP120N Télécharger

Taille du fichier   129.72 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 50 A

VS-GB50LP120N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
VS-GB50LP120N Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce VS-GB50LP120N
Télécharger  VS-GB50LP120N Click to download

Taille du fichier   129.72 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 50 A

VS-GB50LP120N Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

VS-GB50LP120N Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-GB50LP120N Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-GB50LP120N Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-GB50LP120N Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-GB50LP120N Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-GB50LP120N Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-GB50LP120N Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - VS-GB50LP120N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-GB50LA120UX VISHAY-VS-GB50LA120UX Datasheet
1Mb / 10P
   Low Side Chopper IGBT SOT-227 (Ultrafast IGBT), 50 A
Revision: 30-Jul-13
More results


Description similaire - VS-GB50LP120N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-GB200NH120N VISHAY-VS-GB200NH120N Datasheet
166Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 200 A
Revision: 12-Jun-15
VS-GB100LP120N VISHAY-VS-GB100LP120N Datasheet
123Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 100 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB100NH120N VISHAY-VS-GB100NH120N Datasheet
164Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 100 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB150LH120N VISHAY-VS-GB150LH120N Datasheet
139Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 150 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB200LH120N VISHAY-VS-GB200LH120N Datasheet
166Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V and 200 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GT75NP120N VISHAY-VS-GT75NP120N Datasheet
94Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V, 75 A
Revision: 11-Jun-15
VS-GB75LP120N VISHAY-VS-GB75LP120N Datasheet
124Kb / 7P
   Molding Type Module IGBT, Chopper in 1 Package, 1200 V, 75 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GB50TP120N VISHAY-VS-GB50TP120N Datasheet
97Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 50 A
Revision: 10-Jun-15
VS-GT50TP120N VISHAY-VS-GT50TP120N Datasheet
97Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 50 A
Revision: 11-Jun-15
VS-GB400AH120U VISHAY-VS-GB400AH120U_V01 Datasheet
108Kb / 6P
   Molding Type Module IGBT, 1-in-1 Package, 1200 V and 400 A
08-Feb-17
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com