Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SQM40010EL Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SQM40010EL Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SQM40010EL
Télécharger  SQM40010EL Télécharger

Taille du fichier   215.85 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM40010EL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SQM40010EL Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SQM40010EL
Télécharger  SQM40010EL Click to download

Taille du fichier   215.85 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM40010EL Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

SQM40010EL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQM40010EL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - SQM40010EL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQM40010EL VISHAY-SQM40010EL Datasheet
220Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 14-Dec-15
SQM40010EL VISHAY-SQM40010EL Datasheet
223Kb / 10P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 18-Apr-16
SQM40010EL VISHAY-SQM40010EL Datasheet
203Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2022
SQM40010EL VISHAY-SQM40010EL Datasheet
202Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQM40010EL-GE3 VISHAY-SQM40010EL-GE3 Datasheet
180Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
More results


Description similaire - SQM40010EL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQJA92EP VISHAY-SQJA92EP Datasheet
225Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 14-Nov-16
SQJA94EP VISHAY-SQJA94EP Datasheet
232Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SQJA80EP VISHAY-SQJA80EP Datasheet
188Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 22-Sep-16
SQJA84EP VISHAY-SQJA84EP Datasheet
232Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SQJA86EP VISHAY-SQJA86EP Datasheet
220Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 03-Oct-16
SQJQ186ER VISHAY-SQJQ186ER_V01 Datasheet
182Kb / 6P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQSA82CENW VISHAY-SQSA82CENW_V01 Datasheet
189Kb / 6P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJA86EP VISHAY-SQJA86EP_V02 Datasheet
279Kb / 10P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJA96EP VISHAY-SQJA96EP_V02 Datasheet
278Kb / 10P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJ186EP VISHAY-SQJ186EP_V02 Datasheet
323Kb / 8P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJA84EP VISHAY-SQJA84EP_V02 Datasheet
293Kb / 10P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com