Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SQM120N04-1m9 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SQM120N04-1m9 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SQM120N04-1m9
Télécharger  SQM120N04-1m9 Télécharger

Taille du fichier   220.02 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM120N04-1m9 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SQM120N04-1m9 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SQM120N04-1m9
Télécharger  SQM120N04-1m9 Click to download

Taille du fichier   220.02 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM120N04-1m9 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1m9 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - SQM120N04-1m9

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQM120N04-1m9 VISHAY-SQM120N04-1m9 Datasheet
215Kb / 9P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 14-Dec-15
SQM120N04-1m9 VISHAY-SQM120N04-1m9 Datasheet
223Kb / 10P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 18-Apr-16
SQM120N04-1M9 VISHAY-SQM120N04-1M9 Datasheet
164Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2022
SQM120N04-1M9 VISHAY-SQM120N04-1M9 Datasheet
163Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQM120N04-1M9-GE3 VISHAY-SQM120N04-1M9-GE3 Datasheet
180Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
More results


Description similaire - SQM120N04-1m9

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQD50N04-3M5L VISHAY-SQD50N04-3M5L Datasheet
163Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 20-Aug-12
SQS400EN VISHAY-SQS400EN Datasheet
563Kb / 13P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. D, 31-Oct-11
SQ2318AES VISHAY-SQ2318AES Datasheet
281Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 09-Dec-13
SQS484ENW VISHAY-SQS484ENW Datasheet
215Kb / 7P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 24-Oct-16
SQ3418EEV VISHAY-SQ3418EEV Datasheet
214Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7_15 Datasheet
163Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
SQM120N04-1M9 VISHAY-SQM120N04-1M9_15 Datasheet
164Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 09-Apr-12
SQM50N044M1 VISHAY-SQM50N044M1_15 Datasheet
167Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 26-Mar-12
SQM40016EM VISHAY-SQM40016EM_V01 Datasheet
213Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2022
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7 Datasheet
163Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2022
SQS484ENW VISHAY-SQS484ENW_V02 Datasheet
642Kb / 13P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com