Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SQD19P06-60L Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SQD19P06-60L Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SQD19P06-60L
Télécharger  SQD19P06-60L Télécharger

Taille du fichier   179.68 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQD19P06-60L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SQD19P06-60L Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SQD19P06-60L
Télécharger  SQD19P06-60L Click to download

Taille du fichier   179.68 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQD19P06-60L Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

SQD19P06-60L Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SQD19P06-60L Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - SQD19P06-60L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQD19P06-60L VISHAY-SQD19P06-60L Datasheet
234Kb / 11P
   Automotive N-Channel 150 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. G, 02-Nov-15
SQD19P06-60L VISHAY-SQD19P06-60L Datasheet
180Kb / 10P
   Automotive P-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B 22-Aug-11
SQD19P06-60L VISHAY-SQD19P06-60L Datasheet
179Kb / 10P
   Automotive P-Channel 30 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 03-Sep-12
SQD19P06-60L VISHAY-SQD19P06-60L Datasheet
182Kb / 10P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 22-Apr-13
SQD19P06-60L VISHAY-SQD19P06-60L Datasheet
187Kb / 10P
   Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
More results


Description similaire - SQD19P06-60L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQJ461EP VISHAY-SQJ461EP_15 Datasheet
173Kb / 11P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. E, 28-Nov-11
SQ2309ES VISHAY-SQ2309ES Datasheet
256Kb / 11P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 07-Nov-11
SQ3427AEEV VISHAY-SQ3427AEEV Datasheet
270Kb / 12P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 16-Jul-15
SQ3427EEV VISHAY-SQ3427EEV Datasheet
211Kb / 11P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 07-Nov-11
SQM50P06-15L VISHAY-SQM50P06-15L_15 Datasheet
163Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
SQM90P06-07L VISHAY-SQM90P06-07L_15 Datasheet
151Kb / 9P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 17-Mar-14
SQM110P068M9L VISHAY-SQM110P068M9L_15 Datasheet
175Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 22-Oct-12
SQM120P06-07L VISHAY-SQM120P06-07L_15 Datasheet
163Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
SQJA61EP VISHAY-SQJA61EP_V01 Datasheet
183Kb / 6P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQD50P06-15L VISHAY-SQD50P06-15L_V02 Datasheet
155Kb / 8P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQ3427AEEV VISHAY-SQ3427AEEV_V02 Datasheet
292Kb / 9P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com