Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

738W-X2-01 Fiches technique (PDF) - Qualtek Electronics Corporation

738W-X2-01 Datasheet PDF - Qualtek Electronics Corporation
No de pièce 738W-X2-01
Télécharger  738W-X2-01 Télécharger

Taille du fichier   323.56 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  QUALTEK [Qualtek Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.qualtekusa.com
Logo QUALTEK - Qualtek Electronics Corporation
Description NEMA 5-15 RECEPTACLE

738W-X2-01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
738W-X2-01 Datasheet PDF - Qualtek Electronics Corporation

No de pièce 738W-X2-01
Télécharger  738W-X2-01 Click to download

Taille du fichier   323.56 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  QUALTEK [Qualtek Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.qualtekusa.com
Logo QUALTEK - Qualtek Electronics Corporation
Description NEMA 5-15 RECEPTACLE

738W-X2-01 Fiches technique (HTML) - Qualtek Electronics Corporation

738W-X2-01 Datasheet HTML 1Page - Qualtek Electronics Corporation



Numéro de pièce similaire - 738W-X2-01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qualtek Electronics Cor...
738W-X2-02 QUALTEK-738W-X2-02 Datasheet
373Kb / 1P
   NEMA 5-15 RECEPTACLE
738W-X2-03 QUALTEK-738W-X2-03 Datasheet
388Kb / 1P
   NEMA 5-15 RECEPTACLE
738W-X2-05 QUALTEK-738W-X2-05 Datasheet
314Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
738W-X2-06 QUALTEK-738W-X2-06 Datasheet
318Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
738W-X2-07 QUALTEK-738W-X2-07 Datasheet
325Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
More results


Description similaire - 738W-X2-01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qualtek Electronics Cor...
738W-X2-02 QUALTEK-738W-X2-02 Datasheet
373Kb / 1P
   NEMA 5-15 RECEPTACLE
738W-X2-03 QUALTEK-738W-X2-03 Datasheet
388Kb / 1P
   NEMA 5-15 RECEPTACLE
logo
Molex Electronics Ltd.
1301510014 MOLEX11-1301510014 Datasheet
37Kb / 1P
   Safeway Adapter NEMA 5-15 Receptacle - Female End 15A/125V, NEMA 5-15 Plug
1301510017 MOLEX11-1301510017 Datasheet
35Kb / 1P
   Safeway Adapter NEMA L5-15 Receptacle - Female End 15A/125V, NEMA 5-15 Plug
1301510003 MOLEX11-1301510003 Datasheet
34Kb / 1P
   Safeway Adapter NEMA 5-15 Receptacle - Female End 15A/125V, NEMA 5-15 Plug - Male End, 15A/125V
1301510002 MOLEX11-1301510002 Datasheet
36Kb / 1P
   Safeway Adapter Non-NEMA Receptacle - Female End 15A/125V, Non-NEMA 5-15
1301510012 MOLEX11-1301510012 Datasheet
37Kb / 1P
   Safeway Adapter NEMA 5-15 Receptacle - Female End 15A/125V, Non-NEMA Plug
130151-0015 MOLEX11-130151-0015 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Adapter Non-NEMA Receptacle - Female End ,15A/125V, NEMA 5-15 Plug
1301510021 MOLEX11-1301510021 Datasheet
33Kb / 1P
   Safeway Adapter Non-NEMA Receptacle - Female End, 20A/250V, NEMA 5-15 Plug
1301510016 MOLEX11-1301510016 Datasheet
37Kb / 1P
   Safeway Adapter Non-NEMA Receptacle - Female End, 15A/125V, NEMA 5-15 Plug
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com