Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PMOF-6050S-44UQ Fiches technique (PDF) - Mallory performance club

PMOF-6050S-44UQ Datasheet PDF - Mallory performance club
No de pièce PMOF-6050S-44UQ
Télécharger  PMOF-6050S-44UQ Télécharger

Taille du fichier   85.08 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MALLORY [Mallory performance club]
Site Internet  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club
Description Sensitivity Range -44 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)

PMOF-6050S-44UQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PMOF-6050S-44UQ Datasheet PDF - Mallory performance club

No de pièce PMOF-6050S-44UQ
Télécharger  PMOF-6050S-44UQ Click to download

Taille du fichier   85.08 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MALLORY [Mallory performance club]
Site Internet  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club
Description Sensitivity Range -44 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)

PMOF-6050S-44UQ Fiches technique (HTML) - Mallory performance club

PMOF-6050S-44UQ Datasheet HTML 1Page - Mallory performance club



Numéro de pièce similaire - PMOF-6050S-44UQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mallory performance clu...
PMOF-6050P-36UQ MALLORY-PMOF-6050P-36UQ Datasheet
91Kb / 1P
   Sensitivity Range -36 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
logo
Mallory Sonalert Produc...
PMOF-6050PA-36KDQ MSPI-PMOF-6050PA-36KDQ Datasheet
121Kb / 1P
   Frequency 100 - 10000 Hz
More results


Description similaire - PMOF-6050S-44UQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mallory performance clu...
PMO-4015SN-42UQ MALLORY-PMO-4015SN-42UQ Datasheet
102Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-6050P-36UQ MALLORY-PMOF-6050P-36UQ Datasheet
91Kb / 1P
   Sensitivity Range -36 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMO-4015MN-42HXQ MALLORY-PMO-4015MN-42HXQ Datasheet
98Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMO-6022SN-42UQ MALLORY-PMO-6022SN-42UQ Datasheet
88Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 3 dB RL = 2.2 k?뾙cc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-9745S-42UQ MALLORY-PMOF-9745S-42UQ Datasheet
110Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 3.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-9745W-42UQ MALLORY-PMOF-9745W-42UQ Datasheet
113Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 3.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-6027WN-44KDQ MALLORY-PMOF-6027WN-44KDQ Datasheet
118Kb / 1P
   Sensitivity Range -44 짹 3 dB RL = 2.2 k Vs = 2.0vdc (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMO-4015PN-42KDQ MALLORY-PMO-4015PN-42KDQ Datasheet
99Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 3.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMO-4530PN-47UQ MALLORY-PMO-4530PN-47UQ Datasheet
107Kb / 1P
   Sensitivity Range -47 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v
PMOF-6027NSN-36KDQ MALLORY-PMOF-6027NSN-36KDQ Datasheet
86Kb / 1P
   Sensitivity Range -36 짹 3 dB RL = 2.2 k Vs = 2.0vdc (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com