Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PMO-6027P-40KDQ Fiches technique (PDF) - Mallory performance club

PMO-6027P-40KDQ Datasheet PDF - Mallory performance club
No de pièce PMO-6027P-40KDQ
Télécharger  PMO-6027P-40KDQ Télécharger

Taille du fichier   90.32 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MALLORY [Mallory performance club]
Site Internet  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club
Description Sensitivity Range -40 짹 2 dB RL = 2.2 k?뾙s = 4.5vdc

PMO-6027P-40KDQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PMO-6027P-40KDQ Datasheet PDF - Mallory performance club

No de pièce PMO-6027P-40KDQ
Télécharger  PMO-6027P-40KDQ Click to download

Taille du fichier   90.32 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MALLORY [Mallory performance club]
Site Internet  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club
Description Sensitivity Range -40 짹 2 dB RL = 2.2 k?뾙s = 4.5vdc

PMO-6027P-40KDQ Fiches technique (HTML) - Mallory performance club

PMO-6027P-40KDQ Datasheet HTML 1Page - Mallory performance club



Numéro de pièce similaire - PMO-6027P-40KDQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mallory Sonalert Produc...
PMO-6022PN-48KDQ MSPI-PMO-6022PN-48KDQ Datasheet
87Kb / 1P
   S/N Ration More than 58 dB
logo
Mallory performance clu...
PMO-6022SN-42UQ MALLORY-PMO-6022SN-42UQ Datasheet
88Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 3 dB RL = 2.2 k?뾙cc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
logo
Mallory Sonalert Produc...
PMO-6022SN-42UQ MSPI-PMO-6022SN-42UQ Datasheet
88Kb / 1P
   Frequency 20 - 16000 Hz
More results


Description similaire - PMO-6027P-40KDQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mallory performance clu...
PMOF-9745P-39UQ MALLORY-PMOF-9745P-39UQ Datasheet
83Kb / 1P
   Sensitivity Range -39 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 4.5v
PMO-4530PN-47UQ MALLORY-PMO-4530PN-47UQ Datasheet
107Kb / 1P
   Sensitivity Range -47 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v
PMOF-9767NS-40DQ MALLORY-PMOF-9767NS-40DQ Datasheet
368Kb / 1P
   Sensitivity Range -40 짹 2 dB RL = 2.2 k Vs = 4.5v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-9767NP-46DQ MALLORY-PMOF-9767NP-46DQ Datasheet
306Kb / 1P
   Sensitivity Range -46 짹 2 dB RL = 2.2 k Vs = 4.5v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMO-4015PN-42KDQ MALLORY-PMO-4015PN-42KDQ Datasheet
99Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 3.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-6050P-36UQ MALLORY-PMOF-6050P-36UQ Datasheet
91Kb / 1P
   Sensitivity Range -36 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMO-4015MN-42HXQ MALLORY-PMO-4015MN-42HXQ Datasheet
98Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 2 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-6027WN-44KDQ MALLORY-PMOF-6027WN-44KDQ Datasheet
118Kb / 1P
   Sensitivity Range -44 짹 3 dB RL = 2.2 k Vs = 2.0vdc (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-6050S-44UQ MALLORY-PMOF-6050S-44UQ Datasheet
85Kb / 1P
   Sensitivity Range -44 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
PMOF-6027NSN-36KDQ MALLORY-PMOF-6027NSN-36KDQ Datasheet
86Kb / 1P
   Sensitivity Range -36 짹 3 dB RL = 2.2 k Vs = 2.0vdc (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com