Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2030.0245 Fiches technique (PDF) - Schurter Inc.

2030.0245 Datasheet PDF - Schurter Inc.
No de pièce 2030.0245
Télécharger  2030.0245 Télécharger

Taille du fichier   250.13 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
Description Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom

2030.0245 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2030.0245 Datasheet PDF - Schurter Inc.

No de pièce 2030.0245
Télécharger  2030.0245 Click to download

Taille du fichier   250.13 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
Description Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom

2030.0245 Fiches technique (HTML) - Schurter Inc.

2030.0245 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 2030.0245 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 2030.0245 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.



Numéro de pièce similaire - 2030.0245

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schurter Inc.
2030.0245 SCHURTER-2030.0245 Datasheet
448Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom
More results


Description similaire - 2030.0245

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schurter Inc.
20300013 SCHURTER-20300013 Datasheet
448Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom
MSU125 SCHURTER-MSU125_V01 Datasheet
291Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom
04.10.2018
MSU125 SCHURTER-MSU125_18 Datasheet
282Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom
MSF SCHURTER-MSF Datasheet
505Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, 125 VAC, 125 VDC
MSF125 SCHURTER-MSF125_18 Datasheet
296Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, 125 VAC, 125 VDC
MSF125 SCHURTER-MSF125_V02 Datasheet
306Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, 125 VAC, 125 VDC
04.01.2022
MSF125 SCHURTER-MSF125 Datasheet
267Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, 125 VAC, 125 VDC
MSF250 SCHURTER-MSF250_18 Datasheet
311Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Quick-Acting F, 250 VAC
FRT250F SCHURTER-FRT250F_18 Datasheet
267Kb / 5P
   Subminiature Fuse, 11.5 x 5 mm, Quick-Acting F
MSF250 SCHURTER-MSF250 Datasheet
305Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Quick-Acting F, 250 VAC
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com