Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2-84984-0 Fiches technique (PDF) - TE Connectivity Ltd

2-84984-0 Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd
No de pièce 2-84984-0
Télécharger  2-84984-0 Télécharger

Taille du fichier   167.98 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TEC [TE Connectivity Ltd]
Site Internet  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
Description ASSY, 1.00mm FFC CONN DIP, V

2-84984-0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2-84984-0 Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd

No de pièce 2-84984-0
Télécharger  2-84984-0 Click to download

Taille du fichier   167.98 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TEC [TE Connectivity Ltd]
Site Internet  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
Description ASSY, 1.00mm FFC CONN DIP, V

2-84984-0 Fiches technique (HTML) - TE Connectivity Ltd

2-84984-0 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 2-84984-0 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd



Numéro de pièce similaire - 2-84984-0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
2-84981-0 MACOM-2-84981-0 Datasheet
64Kb / 1P
   ASSY, 1.00MM FFC CONN SMT, H
2-84981-0 MACOM-2-84981-0 Datasheet
643Kb / 32P
   FPC Connector Family
2-84981-0 MACOM-2-84981-0 Datasheet
643Kb / 32P
   FPC Connector Family
2-84981-0 MACOM-2-84981-0 Datasheet
662Kb / 32P
   FPC Connector Family
2-84981-1 MACOM-2-84981-1 Datasheet
64Kb / 1P
   ASSY, 1.00MM FFC CONN SMT, H
More results


Description similaire - 2-84984-0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
84981 MACOM-84981 Datasheet
64Kb / 1P
   ASSY, 1.00MM FFC CONN SMT, H
logo
TE Connectivity Ltd
C-84534 TEC-C-84534 Datasheet
193Kb / 1P
   ASSY, 1.25mm FFC CONN, VERTICAL
logo
Molex Electronics Ltd.
52806-2010 MOLEX5-52806-2010 Datasheet
131Kb / 2P
   1.0 FFC CONN. NON Z.I.F DIP ST
52806-2410 MOLEX11-52806-2410 Datasheet
131Kb / 2P
   1.0 FFC CONN. NON Z.I.F. DIP ST.
logo
Tyco Electronics
353670 MACOM-353670 Datasheet
57Kb / 1P
   111P LIF CONN FRAME ASSY
logo
Assmann Electronics Inc...
A-HDS26-HOOD-WP-R ASSMANN-A-HDS26-HOOD-WP-R Datasheet
121Kb / 1P
   D-SUB CONN. ASSY SCREW HD26P M CONN M PIN
A-HDS44-HOOD-WP-R ASSMANN-A-HDS44-HOOD-WP-R Datasheet
120Kb / 1P
   D-SUB CONN. ASSY SCREW HD44P M CONN M PIN
A-HDS15-HOOD-WP-R ASSMANN-A-HDS15-HOOD-WP-R Datasheet
112Kb / 1P
   D-SUB CONN. ASSY SCREW HO15P M CONN M PIN
logo
Tyco Electronics
5353929-1 MACOM-5353929-1 Datasheet
257Kb / 3P
   EMBOSS ASSY STD TYPE USB CONN
logo
Molex Electronics Ltd.
0676000004 MOLEX11-0676000004 Datasheet
183Kb / 2P
   SD MEMORY CARD CONN. ASSY (TOP MOUND)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com