Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

7010.3620 Fiches technique (PDF) - Schurter Inc.

7010.3620 Datasheet PDF - Schurter Inc.
No de pièce 7010.3620
Télécharger  7010.3620 Télécharger

Taille du fichier   303.47 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
Description Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, NF, 220 VAC

7010.3620 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
7010.3620 Datasheet PDF - Schurter Inc.

No de pièce 7010.3620
Télécharger  7010.3620 Click to download

Taille du fichier   303.47 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
Description Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, NF, 220 VAC

7010.3620 Fiches technique (HTML) - Schurter Inc.

7010.3620 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 7010.3620 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 7010.3620 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.



Numéro de pièce similaire - 7010.3620

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schurter Inc.
7010.3620 SCHURTER-7010.3620 Datasheet
449Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, NF, 220 VAC
More results


Description similaire - 7010.3620

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schurter Inc.
70103110 SCHURTER-70103110 Datasheet
449Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, NF, 220 VAC
7010.3110 SCHURTER-7010.3110_V02 Datasheet
269Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, 220 VAC
04.01.2022
FSK5X20 SCHURTER-FSK5X20 Datasheet
184Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
SP5X20 SCHURTER-SP5X20 Datasheet
306Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, H, 250 VAC
FSF5X20 SCHURTER-FSF5X20_V01 Datasheet
318Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
29.09.2021
00343851 SCHURTER-00343851 Datasheet
294Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
FSF5X20 SCHURTER-FSF5X20 Datasheet
303Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
00341527 SCHURTER-00341527 Datasheet
362Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
FSK5X20 SCHURTER-FSK5X20_V01 Datasheet
223Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
29.09.2021
FSK5X20 SCHURTER-FSK5X20_V02 Datasheet
223Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
04.01.2022
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com