Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IPB027N10N5 Fiches technique (PDF) - Infineon Technologies AG

IPB027N10N5 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
No de pièce IPB027N10N5_16
Télécharger  IPB027N10N5 Télécharger

Taille du fichier   1008.06 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description OptiMOS짧 5 Power-Transistor, 100 V

IPB027N10N5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IPB027N10N5 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

No de pièce IPB027N10N5_16
Télécharger  IPB027N10N5 Click to download

Taille du fichier   1008.06 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description OptiMOS짧 5 Power-Transistor, 100 V

IPB027N10N5 Fiches technique (HTML) - Infineon Technologies AG

Back Button IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IPB027N10N5_16 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button 



Numéro de pièce similaire - IPB027N10N5_16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPB027N10N5 INFINEON-IPB027N10N5 Datasheet
1Mb / 12P
   N-channel, normal level
Rev.2.1,2015-01-30
logo
Inchange Semiconductor ...
IPB027N10N5 ISC-IPB027N10N5 Datasheet
244Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - IPB027N10N5_16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPB032N10N5 INFINEON-IPB032N10N5 Datasheet
1Mb / 11P
   OptiMOS짧 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.0,2016-12-12
IPB024N10N5 INFINEON-IPB024N10N5 Datasheet
1Mb / 11P
   OptiMOS짧 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.1,2016-10-03
IPB019N08N5 INFINEON-IPB019N08N5 Datasheet
1Mb / 11P
   OptiMOS짧 5 Power-Transistor, 80 V
Rev.2.0,2017-07-20
BSC0996NS INFINEON-BSC0996NS Datasheet
1Mb / 13P
   OptiMOS짧 Power-MOSFET, 34 V
Rev.2.0,2016-07-13
IPTG018N10NM5 INFINEON-IPTG018N10NM5 Datasheet
1Mb / 11P
   OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.0,2021-03-29
IPTC019N10NM5 INFINEON-IPTC019N10NM5 Datasheet
1Mb / 11P
   OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.0,2021-02-02
BSC040N10NS5SC INFINEON-BSC040N10NS5SC Datasheet
1,015Kb / 11P
   OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.0,2019-11-19
BSC034N10LS5 INFINEON-BSC034N10LS5 Datasheet
1Mb / 12P
   OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev. 2.4, 2022-10-11
BSC146N10LS5 INFINEON-BSC146N10LS5 Datasheet
1Mb / 12P
   OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.3,2020-08-06
BSC070N10NS5SC INFINEON-BSC070N10NS5SC Datasheet
991Kb / 11P
   OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.0,2019-11-19
More results




À propos de Infineon Technologies AG


Infineon Technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs qui se spécialisent dans la fourniture de solutions de gestion, de sécurité et de contrôle de l'énergie pour une variété d'industries telles que les systèmes automobiles, industriels et de communication.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Neubiberg, en Allemagne.
Infineon propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des semi-conducteurs de puissance, des capteurs et d'autres circuits intégrés.
La société a une forte présence sur le marché mondial, avec des opérations et des installations dans divers pays du monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com