Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF13N50C Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQPF13N50C
Télécharger  FQPF13N50C Télécharger

Taille du fichier   873.05 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 500V N-Channel MOSFET

FQPF13N50C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQPF13N50C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF13N50C
Télécharger  FQPF13N50C Click to download

Taille du fichier   873.05 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 500V N-Channel MOSFET

FQPF13N50C Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C Détails du produit

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switched mode power supplies, active power factor correction, electronic lamp ballasts

based on half bridge topology.



Features

• 13A, 500V, RDS(on)= 0.48Ω@VGS= 10 V

• Low gate charge ( typical 43 nC)

• Low Crss ( typical 20pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - FQPF13N50C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
682Kb / 15P
   Power Factor Correction Converter Design
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
1Mb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - FQPF13N50C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com