Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAJ16CA Fiches technique (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ16CA Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
No de pièce SMAJ16CA
Télécharger  SMAJ16CA Télécharger

Taille du fichier   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Site Internet  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ16CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SMAJ16CA Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

No de pièce SMAJ16CA
Télécharger  SMAJ16CA Click to download

Taille du fichier   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Site Internet  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ16CA Fiches technique (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ16CA Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ16CA Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ16CA Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ16CA Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ16CA Datasheet HTML 5Page - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ16CA Détails du produit

VOLTAGE RANGE: 5.0 - 440 V

POWER: 400Watts



Features

• Glass Passivated Die Construction

• Uni- and Bi-Directional Versions Available

• Excellent Clamping Capability

• Fast Response Time

• Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0



 




Numéro de pièce similaire - SMAJ16CA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
SMAJ16CA DIODES-SMAJ16CA Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Bytes
SMAJ16CA BYTES-SMAJ16CA Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMAJ16CA UMW-SMAJ16CA Datasheet
783Kb / 4P
   5.0V-188V 400W
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ16CA PACELEADER-SMAJ16CA Datasheet
122Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Anova Technologies CO.,...
SMAJ16CA ANOVA-SMAJ16CA Datasheet
348Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results


Description similaire - SMAJ16CA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMAJ70CA SUNMATE-SMAJ70CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ75CA SUNMATE-SMAJ75CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ250CA SUNMATE-SMAJ250CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ400CA SUNMATE-SMAJ400CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ130CA SUNMATE-SMAFJ130CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ210A SUNMATE-SMAFJ210A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250A SUNMATE-SMAFJ250A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250CA SUNMATE-SMAFJ250CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ350CA SUNMATE-SMAFJ350CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ10CA SUNMATE-SMAJ10CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ6.8A SUNMATE-SMAJ6.8A Datasheet
201Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com