Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

P4SMAJ220A Fiches technique (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

P4SMAJ220A Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
No de pièce P4SMAJ220A
Télécharger  P4SMAJ220A Télécharger

Taille du fichier   727.5 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Site Internet  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE

P4SMAJ220A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
P4SMAJ220A Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

No de pièce P4SMAJ220A
Télécharger  P4SMAJ220A Click to download

Taille du fichier   727.5 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Site Internet  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE

P4SMAJ220A Fiches technique (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD

P4SMAJ220A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD P4SMAJ220A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD P4SMAJ220A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD P4SMAJ220A Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD

P4SMAJ220A Détails du produit

VOLTAGE RANGE: 6.8 - 440 V POWER: 400Wa t t s

Features
● Glass Passivated Die Construction
● Uni- and Bi-Directional Versions Available
● Excellent Clamping Capability
● Fast Response Time
● Plastic Material: UL Flammability
   Classification Rating 94V-0




Numéro de pièce similaire - P4SMAJ220A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
P4SMAJ220A PANJIT-P4SMAJ220A Datasheet
95Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 400 Watt Peak Power Pulse)
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ220A WTE-P4SMAJ220A Datasheet
69Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
P4SMAJ220A PANJIT-P4SMAJ220A Datasheet
110Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMAJ220A PANJIT-P4SMAJ220A Datasheet
179Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
logo
Formosa MS
P4SMAJ220A FORMOSA-P4SMAJ220A Datasheet
176Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLATAGE SUPPRESSOR
More results


Description similaire - P4SMAJ220A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P6SMBJ6.8A SUNMATE-P6SMBJ6.8A Datasheet
1Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
P6SMAFJ8.0A SUNMATE-P6SMAFJ8.0A Datasheet
718Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
SM4T350A SUNMATE-SM4T350A Datasheet
392Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
SM4T400A SUNMATE-SM4T400A Datasheet
392Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
P6SMAFJ30CA SUNMATE-P6SMAFJ30CA Datasheet
718Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC7.0A SUNMATE-1SMC7.0A Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC8.5A SUNMATE-1SMC8.5A Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC8.5CA SUNMATE-1SMC8.5CA Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC9.0A SUNMATE-1SMC9.0A Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC14CA SUNMATE-1SMC14CA Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
SMF26CA SUNMATE-SMF26CA Datasheet
718Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com