Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SL13-S Fiches technique (PDF) - Frontier Electronics.

SL13-S Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No de pièce SL13-S
Télécharger  SL13-S Télécharger

Taille du fichier   534.81 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Site Internet  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Description 1A SMD LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-40V

SL13-S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SL13-S Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No de pièce SL13-S
Télécharger  SL13-S Click to download

Taille du fichier   534.81 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Site Internet  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Description 1A SMD LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-40V

SL13-S Fiches technique (HTML) - Frontier Electronics.

SL13-S Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SL13-S Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. SL13-S Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics.



Numéro de pièce similaire - SL13-S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
SL13-E3-61T TI1-SL13-E3-61T Datasheet
436Kb / 17P
[Old version datasheet]   A 0.9-A Constant Current Supply with PFC for 100-W LED
logo
Vishay Siliconix
SL13-E3/5AT VISHAY-SL13-E3/5AT Datasheet
340Kb / 4P
   Low VF Surface Mount Schottky Rectifier
Revision: 22-Jan-08
SL13-E3/61T VISHAY-SL13-E3/61T Datasheet
340Kb / 4P
   Low VF Surface Mount Schottky Rectifier
Revision: 22-Jan-08
logo
Formosa MS
SL13-L FORMOSA-SL13-L Datasheet
69Kb / 2P
   Low VF Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
SL13-L FORMOSA-SL13-L Datasheet
171Kb / 7P
   Low VF Chip Schottky Barrier Rectifier
More results


Description similaire - SL13-S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Frontier Electronics.
SL12-MS FRONTIER-SL12-MS Datasheet
616Kb / 3P
   1A SMD LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-40V
FM120-NS-THRU-FM140-NS FRONTIER-FM120-NS-THRU-FM140-NS Datasheet
612Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-40V
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SL32-BL PACELEADER-SL32-BL Datasheet
602Kb / 4P
   3.0A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS-20V-40V
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCK120LP SECOS-SCK120LP Datasheet
241Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 1.0AMP Low Vf Schottky Barrier Rectifiers
logo
Formosa MS
SL32-AL FORMOSA-SL32-AL_13 Datasheet
166Kb / 7P
   3.0A Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-20V-40V
logo
SHIKUES Electronics
SKM32-AS SKTECHNOLGY-SKM32-AS Datasheet
744Kb / 3P
   3.0A Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 20V-40V
logo
Frontier Electronics.
FM140-MH1-THRU-FM1200-MH1 FRONTIER-FM140-MH1-THRU-FM1200-MH1 Datasheet
609Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 40V-200V
FM120-MS-THRU-FM1200-MS FRONTIER-FM120-MS-THRU-FM1200-MS Datasheet
632Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
FM120-S-THRU-FM1200-S FRONTIER-FM120-S-THRU-FM1200-S Datasheet
636Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SL32-AL WILLAS-SL32-AL Datasheet
501Kb / 4P
   3.0A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS-20V-40V SMA-L PACKAGE
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com