Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ISL854102 Fiches technique (PDF) - Intersil Corporation

ISL854102 Datasheet PDF - Intersil Corporation
No de pièce ISL854102
Télécharger  ISL854102 Télécharger

Taille du fichier   743.45 Kbytes
Page   19 Pages
Fabricant  INTERSIL [Intersil Corporation]
Site Internet  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Description Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator

ISL854102 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ISL854102 Datasheet PDF - Intersil Corporation

No de pièce ISL854102
Télécharger  ISL854102 Click to download

Taille du fichier   743.45 Kbytes
Page   19 Pages
Fabricant  INTERSIL [Intersil Corporation]
Site Internet  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Description Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator

ISL854102 Fiches technique (HTML) - Intersil Corporation

Back Button ISL854102 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL854102 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button 

ISL854102 Détails du produit

Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator

The ISL854102 is a 1.2A synchronous buck regulator with an input range of 3V to 40V. It provides an easy to use, high efficiency, low BOM count solution for a variety of applications.

Features
• Wide input voltage range 3V to 40V
• Synchronous operation for high efficiency
• No compensation required
• Integrated high-side and low-side NMOS devices
• Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
• Internal fixed (500kHz) or adjustable switching frequency 300kHz to 2MHz
• Continuous output current up to 1.2A
• Internal or external soft-start
• Minimal external components required
• Power-good and enable functions available

Applications
• Industrial control
• Medical devices
• Portable instrumentation
• Distributed power supplies
• Cloud infrastructure




Numéro de pièce similaire - ISL854102

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
ISL854102 RENESAS-ISL854102 Datasheet
1Mb / 19P
   Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator
ISL854102FRZ RENESAS-ISL854102FRZ Datasheet
1Mb / 19P
   Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator
More results


Description similaire - ISL854102

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
ISL854102 RENESAS-ISL854102 Datasheet
1Mb / 19P
   Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator
logo
Intersil Corporation
ISL85415 INTERSIL-ISL85415 Datasheet
1Mb / 23P
   Wide VIN 500mA Synchronous Buck Regulator
ISL85410 INTERSIL-ISL85410 Datasheet
918Kb / 21P
   Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
ISL85412 INTERSIL-ISL85412 Datasheet
994Kb / 19P
   Wide VIN 150mA Synchronous Buck Regulator
logo
Renesas Technology Corp
ISL85415 RENESAS-ISL85415 Datasheet
1Mb / 24P
   Wide VIN 500mA Synchronous Buck Regulator
ISL85412 RENESAS-ISL85412 Datasheet
1Mb / 19P
   Wide VIN 150mA Synchronous Buck Regulator
ISL85418 RENESAS-ISL85418 Datasheet
1Mb / 21P
   Wide VIN 800mA Synchronous Buck Regulator
ISL85413 RENESAS-ISL85413 Datasheet
1Mb / 20P
   Wide VIN 300mA Synchronous Buck Regulator
logo
Intersil Corporation
ISL85415 INTERSIL-ISL85415_13 Datasheet
1Mb / 24P
   Wide VIN 500mA Synchronous Buck Regulator
logo
Altera Corporation
ER3105DI ALTERA-ER3105DI Datasheet
3Mb / 25P
   500mA Wide VIN Synchronous Buck Regulator
More results




À propos de Intersil Corporation


Intersil Corporation était une société américaine de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés analogiques et de signaux mixtes à haute performance.
L'entreprise a été fondée en 1967 et était connue pour son expertise en matière de gestion de l'alimentation, de conversion des données et de technologies de radiofréquence (RF).
Les produits d'Intersil ont été utilisés dans un large éventail d'applications telles que l'électronique grand public, l'industrie, les télécommunications et l'aérospatiale et la défense.
En 2016, Intersil a été acquis par Renesas Electronics Corporation, une société de semi-conducteurs japonaise.
La marque et la technologie Intersil continuent d'être développées et vendues dans le cadre du portefeuille de produits de Renesas.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com