Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HH-2033-15 Fiches technique (PDF) - JMK Inc.

HH-2033-15 Datasheet PDF - JMK Inc.
No de pièce HH-2033-15
Télécharger  HH-2033-15 Télécharger

Taille du fichier   350.46 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  JMK [JMK Inc.]
Site Internet  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
Description Operating Voltage = 50 Vdc Max

HH-2033-15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HH-2033-15 Datasheet PDF - JMK Inc.

No de pièce HH-2033-15
Télécharger  HH-2033-15 Click to download

Taille du fichier   350.46 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  JMK [JMK Inc.]
Site Internet  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
Description Operating Voltage = 50 Vdc Max

HH-2033-15 Fiches technique (HTML) - JMK Inc.

HH-2033-15 Datasheet HTML 1Page - JMK Inc.



Numéro de pièce similaire - HH-2033-15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
JMK Inc.
HH-2033-20 JMK-HH-2033-20 Datasheet
247Kb / 1P
   Operating Voltage = 50 Vdc Max
More results


Description similaire - HH-2033-15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
JMK Inc.
HH-2033-20 JMK-HH-2033-20 Datasheet
247Kb / 1P
   Operating Voltage = 50 Vdc Max
KK-1443-35 JMK-KK-1443-35 Datasheet
41Kb / 1P
   Operating voltage (max) = 50 Vdc Operating Current (max) = 35 Amperes
HH-1902-4B JMK-HH-1902-4B Datasheet
39Kb / 1P
   Operating Voltage= 50 Vdc Operating Current Max= 4.0 amp
ZF-1947-20 JMK-ZF-1947-20 Datasheet
32Kb / 1P
   Operating Voltage= 400 Vdc max. Operating Current Max= 20.0 amp
MM-0637A-40D JMK-MM-0637A-40D Datasheet
54Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc (Typical) Operating Voltage Max. = 0-75Vdc
MM-0637A-50D JMK-MM-0637A-50D Datasheet
48Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc (Typical) Operating Voltage Max. = 0-75Vdc
MM-0637A-60D JMK-MM-0637A-60D Datasheet
47Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc (Typical) Operating Voltage Max. = 0-75Vdc
ZA-1193-3 JMK-ZA-1193-3 Datasheet
49Kb / 1P
   Operating Voltage: 60 Vdc Operating Current (max): 3 AMPERES
MM-0637A-100 JMK-MM-0637A-100 Datasheet
62Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current (Max) = 100 Amp
KK-1920-25 JMK-KK-1920-25 Datasheet
34Kb / 1P
   Operating Voltage = 60 VDC Operating Current (Max) = 25 Amp
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com