Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK1507 Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1507 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce 2SK1507
Télécharger  2SK1507 Télécharger

Taille du fichier   61.62 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description Drain Current ?밒D=9A@ TC=25C

2SK1507 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SK1507 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce 2SK1507
Télécharger  2SK1507 Click to download

Taille du fichier   61.62 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description Drain Current ?밒D=9A@ TC=25C

2SK1507 Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1507 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK1507 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1507 Détails du produit

DESCRIPTION
• Drain Current –ID=9A@ TC=25℃
• Drain Source Voltage-
   : VDSS=600 (Min)

APPLICATIONS
• Designed especially for high voltage,high speed applications,
   such as off-line switching power supplies , UPS,AC and DC
   motor controls,relay and solenoid drivers.




Numéro de pièce similaire - 2SK1507

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fuji Electric
2SK1507 FUJI-2SK1507 Datasheet
174Kb / 2P
   N-Channel Silicon Power Mos-fet(F-II Series)
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK1507 VBSEMI-2SK1507 Datasheet
2Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK1507-01 FUJI-2SK1507-01 Datasheet
174Kb / 2P
   N-Channel Silicon Power Mos-fet(F-II Series)
2SK1507-01MR FUJI-2SK1507-01MR Datasheet
174Kb / 2P
   N-Channel Silicon Power Mos-fet(F-II Series)
More results


Description similaire - 2SK1507

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1385 ISC-2SK1385 Datasheet
70Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=9A@ TC=25C
2SK859 ISC-2SK859 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=9A@ TC=25C
2SK529 ISC-2SK529 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=2A@ TC=25C
2SK635 ISC-2SK635 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=3A@ TC=25C
2SK1680 ISC-2SK1680 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=20A@ TC=25C
2SK1461 ISC-2SK1461 Datasheet
68Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK1544 ISC-2SK1544 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=25A@ TC=25C
2SK1526 ISC-2SK1526 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=40A@ TC=25C
2SK1563 ISC-2SK1563 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=12A@ TC=25C
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com