Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B82720A2102N040 Fiches technique (PDF) - TDK Electronics

B82720A2102N040 Datasheet PDF - TDK Electronics
No de pièce B82720A2102N040
Télécharger  B82720A2102N040 Télécharger

Taille du fichier   728.48 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description Power line chokes Current-compensated ring core double chokes

B82720A2102N040 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
B82720A2102N040 Datasheet PDF - TDK Electronics

No de pièce B82720A2102N040
Télécharger  B82720A2102N040 Click to download

Taille du fichier   728.48 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description Power line chokes Current-compensated ring core double chokes

B82720A2102N040 Fiches technique (HTML) - TDK Electronics

B82720A2102N040 Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics B82720A2102N040 Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics B82720A2102N040 Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics B82720A2102N040 Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics B82720A2102N040 Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics B82720A2102N040 Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics

B82720A2102N040 Détails du produit

Power line chokes
Current-compensated ring core double chokes

Rated voltage 250 V AC
Rated current 0.3 ... 2 A
Rated inductance 1.1 ... 22 mH

Features
■ High resonance frequency due to special winding technique
■ Approx. 0.7% stray inductance for symmetrical interference suppression
■ Suitable for wave soldering
■ Design complies with UL 1283 and EN 60938-2 (VDE 0565-2)
■ UL1) and ENEC (VDE) approvals
■ RoHS-compatible

Applications
■ Suppression of common-mode interferences
■ Compact electronic ballasts in lamps
■ Compact switch-mode power applications




Numéro de pièce similaire - B82720A2102N040

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EPCOS
B82720A2102N040 EPCOS-B82720A2102N040 Datasheet
111Kb / 6P
   Power line chokes
More results


Description similaire - B82720A2102N040

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
B82720S2102N040 TDK-B82720S2102N040 Datasheet
812Kb / 8P
   Power line chokes Current-compensated SMD ring core double chokes
B82726S2163N002 TDK-B82726S2163N002 Datasheet
372Kb / 6P
   Current-compensated ring core double chokes
logo
EPCOS
B82720S2102N40 EPCOS-B82720S2102N40 Datasheet
694Kb / 8P
   Current-compensated ring core double chokes
B82721K2401N20 EPCOS-B82721K2401N20 Datasheet
282Kb / 10P
   Current-Compensated Ring Core Double Chokes
logo
TDK Electronics
B82725A2102N001 TDK-B82725A2102N001 Datasheet
749Kb / 7P
   Current-compensated ring core double chokes
B82727E6223A040 TDK-B82727E6223A040 Datasheet
782Kb / 9P
   Current-compensated ring core double chokes
B82725J2602N020 TDK-B82725J2602N020 Datasheet
707Kb / 6P
   Current-compensated ring core double chokes
B82721A2152N001 TDK-B82721A2152N001 Datasheet
286Kb / 9P
   Current-compensated ring core double chokes
B82724A2102N001 TDK-B82724A2102N001 Datasheet
803Kb / 9P
   Current-compensated ring core double chokes
B82725S2103N003 TDK-B82725S2103N003 Datasheet
748Kb / 6P
   Current-compensated ring core double chokes
More results




À propos de TDK Electronics


TDK Electronics est une filiale de TDK Corporation, une société d'électronique multinationale basée au Japon.
TDK Electronics est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants électroniques tels que les condensateurs, les inductances et les perles de ferrite à utiliser dans un large éventail d'applications, notamment l'électronique grand public, les automobiles et les systèmes industriels.
L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com