Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SKY13548-385LF Fiches technique (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY13548-385LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
No de pièce SKY13548-385LF
Télécharger  SKY13548-385LF Télécharger

Taille du fichier   190.46 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Site Internet  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Description 5 to 1800 MHz Single Control SPDT

SKY13548-385LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SKY13548-385LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

No de pièce SKY13548-385LF
Télécharger  SKY13548-385LF Click to download

Taille du fichier   190.46 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Site Internet  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Description 5 to 1800 MHz Single Control SPDT

SKY13548-385LF Fiches technique (HTML) - Skyworks Solutions Inc.

SKY13548-385LF Datasheet HTML 1Page - Skyworks Solutions Inc. SKY13548-385LF Datasheet HTML 2Page - Skyworks Solutions Inc.



Numéro de pièce similaire - SKY13548-385LF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13547-490LF SKYWORKS-SKY13547-490LF Datasheet
177Kb / 2P
   5 to 1800 MHz Ultra-High Linearity SPDT 75 Switch
SKY13547-490LF-EVB SKYWORKS-SKY13547-490LF-EVB Datasheet
177Kb / 2P
   5 to 1800 MHz Ultra-High Linearity SPDT 75 Switch
More results


Description similaire - SKY13548-385LF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13547-490LF SKYWORKS-SKY13547-490LF Datasheet
177Kb / 2P
   5 to 1800 MHz Ultra-High Linearity SPDT 75 Switch
logo
Analog Devices
ADCA5190 AD-ADCA5190 Datasheet
883Kb / 22P
   5 MHz to 1800 MHz Broadband CATV Amplifier
Rev. 0
ADCA5191 AD-ADCA5191 Datasheet
967Kb / 24P
   5 MHz to 1800 MHz Broadband CATV Amplifier
Rev. 0
ADL5606 AD-ADL5606 Datasheet
535Kb / 20P
   1800 MHz to 2700 MHz
REV. 0
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13453-385LF SKYWORKS-SKY13453-385LF Datasheet
840Kb / 10P
   0.01 to 6.0 GHz Single Control SPDT Switch
SKYA21024 SKYWORKS-SKYA21024 Datasheet
808Kb / 10P
   0.01 to 6.0 GHz Single Control SPDT Switch
September 7, 2017
logo
Teledyne Technologies I...
SJ1010 TELEDYNE-SJ1010 Datasheet
180Kb / 2P
   5 TO 1000 MHz 10-PIN GULLWING SPDT SWITCH
logo
Tyco Electronics
SW-207 MACOM-SW-207 Datasheet
78Kb / 2P
   GaAs SPDT Switch 5 - 3000 MHz
logo
SIPAT Co,Ltd
SP42742 SIPAT-SP42742 Datasheet
1,010Kb / 5P
   75  Terminated, 5 - 2200 MHz SPDT
logo
M/A-COM Technology Solu...
SW-207-PIN MA-COM-SW-207-PIN Datasheet
56Kb / 3P
   GaAs SPDT Switch, 5 - 3000 MHz
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com