Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

C3216X5R2J152M115AA Fiches technique (PDF) - TDK Electronics

C3216X5R2J152M115AA Datasheet PDF - TDK Electronics
No de pièce C3216X5R2J152M115AA
Télécharger  C3216X5R2J152M115AA Télécharger

Taille du fichier   150.09 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

C3216X5R2J152M115AA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
C3216X5R2J152M115AA Datasheet PDF - TDK Electronics

No de pièce C3216X5R2J152M115AA
Télécharger  C3216X5R2J152M115AA Click to download

Taille du fichier   150.09 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

C3216X5R2J152M115AA Fiches technique (HTML) - TDK Electronics

C3216X5R2J152M115AA Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics

C3216X5R2J152M115AA Détails du produit

Features
• Voltage rating of 100V to 630V with capacitance range up to 15μF.
• High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner ceramic dielectric layers.
• Low residual inductance assures superior frequency characteristics.
• Excellent DC Bias properties.
• A lineup with wide-ranging rated voltages that enables selections that are suitable for needs.

Applications
• Snubber in power supply
• Electric flash circuits in digital still camera
• Power factor improvement
• Input-output filter in power supply
• Driver circuit in plasma display
• Noise bypass




Numéro de pièce similaire - C3216X5R2J152M115AA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
C3216X5R2J152M115AA TDK-C3216X5R2J152M115AA_17 Datasheet
239Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


Description similaire - C3216X5R2J152M115AA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
C3225X7R2A225M TDK-C3225X7R2A225M Datasheet
132Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A101J050BA TDK-C1005CH2A101J050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A121K050BA TDK-C1005CH2A121K050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A151K050BA TDK-C1005CH2A151K050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A391K050BA TDK-C1005CH2A391K050BA Datasheet
131Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A471K050BA TDK-C1005CH2A471K050BA Datasheet
131Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A102M050BB TDK-C1005X7S2A102M050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A332K050BB TDK-C1005X7S2A332K050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A332M050BB TDK-C1005X7S2A332M050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A472M050BB TDK-C1005X7S2A472M050BB Datasheet
139Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1608C0G2A2R2C080AA TDK-C1608C0G2A2R2C080AA_16 Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
More results




À propos de TDK Electronics


TDK Electronics est une filiale de TDK Corporation, une société d'électronique multinationale basée au Japon.
TDK Electronics est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants électroniques tels que les condensateurs, les inductances et les perles de ferrite à utiliser dans un large éventail d'applications, notamment l'électronique grand public, les automobiles et les systèmes industriels.
L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com