Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

130147-0074 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

130147-0074 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 130147-0074
Télécharger  130147-0074 Télécharger

Taille du fichier   41.53 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-30, 250V, Cord Grip Body Size F4

130147-0074 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
130147-0074 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 130147-0074
Télécharger  130147-0074 Click to download

Taille du fichier   41.53 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-30, 250V, Cord Grip Body Size F4

130147-0074 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

130147-0074 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 130147-0074

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
130147-0071 MOLEX11-130147-0071 Datasheet
40Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 4 Pole/4 Wire
130147-0072 MOLEX11-130147-0072 Datasheet
50Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-30, 125V, Cord Grip
130147-0073 MOLEX11-130147-0073 Datasheet
42Kb / 1P
   Watertite Extra Hard Outdoor Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
130147-0075 MOLEX11-130147-0075 Datasheet
42Kb / 1P
   Watertite Extra Hard Outdoor Plug, 2 Pole/3 Wire
130147-0076 MOLEX11-130147-0076 Datasheet
40Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
More results


Description similaire - 130147-0074

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
130147-0096 MOLEX11-130147-0096 Datasheet
38Kb / 1P
   Watertite Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-30, 125V, Cord Grip Body Size F4
130147-0048 MOLEX11-130147-0048 Datasheet
38Kb / 1P
   Watertite Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V, Cord Grip Body Size F3
130146-0106 MOLEX11-130146-0106 Datasheet
53Kb / 1P
   Watertite Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-15, 250V, Cord Grip Body Size F2
1301470099 MOLEX11-1301470099 Datasheet
35Kb / 1P
   Watertite Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L7-30, 277V, Cord Grip Body Size F4
130147-0091 MOLEX11-130147-0091 Datasheet
43Kb / 1P
   Watertite Receptacle with Locking Blade, 4 Pole/4 Wire, Non-NEMA, 250V, Cord Grip Body Size F4
130146-0088 MOLEX11-130146-0088 Datasheet
52Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-15, 250V
1301460088 MOLEX11-1301460088 Datasheet
45Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-15, 250V
1301470021 MOLEX11-1301470021 Datasheet
34Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V
1301470076 MOLEX11-1301470076 Datasheet
32Kb / 1P
   Watertite Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L7-30, 277V Cord Grip Body
1301450050 MOLEX11-1301450050 Datasheet
37Kb / 1P
   Safeway Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-30, 250V
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com