Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1301100035 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301100035 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 1301100035
Télécharger  1301100035 Télécharger

Taille du fichier   55.13 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Wet Location 70W Metal Halide Magnet Mount Area Light, Cord Type 16/3 SJTOW

1301100035 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1301100035 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 1301100035
Télécharger  1301100035 Click to download

Taille du fichier   55.13 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Wet Location 70W Metal Halide Magnet Mount Area Light, Cord Type 16/3 SJTOW

1301100035 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

1301100035 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 1301100035

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301100031 MOLEX11-1301100031 Datasheet
55Kb / 1P
   Wet Location 70W HPS Magnet Mount Area Light, Cord Type 16/3 SJTOW
1301100033 MOLEX11-1301100033 Datasheet
37Kb / 1P
   Wet Location 70W HPS Magnet Mount Area Light with Feed Thru,
More results


Description similaire - 1301100035

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301100031 MOLEX11-1301100031 Datasheet
55Kb / 1P
   Wet Location 70W HPS Magnet Mount Area Light, Cord Type 16/3 SJTOW
130110-0034 MOLEX11-130110-0034 Datasheet
37Kb / 1P
   Wet Location 70W Metal Halide Magnet Mount Area Light with Feed Thru, Cord Type
130110-0060 MOLEX11-130110-0060 Datasheet
61Kb / 2P
   Watertite Wet Location 2 x 20W LED Magnet Mount Area Light, Cord Type 16/3 SJTOW
1301100033 MOLEX11-1301100033 Datasheet
37Kb / 1P
   Wet Location 70W HPS Magnet Mount Area Light with Feed Thru,
1301080206 MOLEX11-1301080206 Datasheet
36Kb / 1P
   Watertite Wet Location 13W Fluorescent Magnet Mount Machine Light, with 16/3
130114-0004 MOLEX11-130114-0004 Datasheet
23Kb / 1P
   Ballast 70W Metal Halide
1301080208 MOLEX11-1301080208 Datasheet
36Kb / 1P
   Watertite Wet Location 26W Fluorescent Magnet Mount Machine Light
130110-0061 MOLEX11-130110-0061 Datasheet
61Kb / 2P
   Watertite Wet Location 2 x 20W LED Magnet Mount Area Light with Feed Thru
130110-0003 MOLEX11-130110-0003 Datasheet
48Kb / 1P
   Watertite Wet Location 500W Stand Mount Floodlight, Cord Type 16/3 SOOW
1301100002 MOLEX11-1301100002 Datasheet
41Kb / 1P
   Watertite Wet Location 500W Stand Mount Floodlight, Cord Type 16/3 SOOW
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com