Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1301440061 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301440061 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 1301440061
Télécharger  1301440061 Télécharger

Taille du fichier   34.72 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V

1301440061 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1301440061 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 1301440061
Télécharger  1301440061 Click to download

Taille du fichier   34.72 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V

1301440061 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

1301440061 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 1301440061

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301440063 MOLEX11-1301440063 Datasheet
35Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
1301440065 MOLEX11-1301440065 Datasheet
47Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-15, 250V
1301440069 MOLEX11-1301440069 Datasheet
36Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 7-15, 277V
More results


Description similaire - 1301440061

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
130144-0061 MOLEX11-130144-0061 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
1301410020 MOLEX11-1301410020 Datasheet
35Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
130141-0020 MOLEX11-130141-0020 Datasheet
43Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
130144-0063 MOLEX11-130144-0063 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
1301440063 MOLEX11-1301440063 Datasheet
35Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
1301440065 MOLEX11-1301440065 Datasheet
47Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-15, 250V
130144-0065 MOLEX11-130144-0065 Datasheet
54Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-15, 250V
130141-0036 MOLEX11-130141-0036 Datasheet
42Kb / 1P
   Super-Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
1301490013 MOLEX11-1301490013 Datasheet
40Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
1301410036 MOLEX11-1301410036 Datasheet
35Kb / 1P
   Super-Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com