Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1301440025 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301440025 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 1301440025
Télécharger  1301440025 Télécharger

Taille du fichier   34.67 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V

1301440025 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1301440025 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 1301440025
Télécharger  1301440025 Click to download

Taille du fichier   34.67 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V

1301440025 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

1301440025 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 1301440025

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301440021 MOLEX11-1301440021 Datasheet
47Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/2 Wire, NEMA L2-20, 250V
1301440022 MOLEX11-1301440022 Datasheet
38Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/2 Wire, NEMA L2-20, 250V
1301440023 MOLEX11-1301440023 Datasheet
35Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V
1301440024 MOLEX11-1301440024 Datasheet
32Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V, Yellow
1301440027 MOLEX11-1301440027 Datasheet
36Kb / 1P
   Safeway Plug with Locking Blade, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 15A/125V, 10A/250V
More results


Description similaire - 1301440025

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
130144-0025 MOLEX11-130144-0025 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V
130144-0023 MOLEX11-130144-0023 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V
1301440023 MOLEX11-1301440023 Datasheet
35Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V
130144-0026 MOLEX11-130144-0026 Datasheet
40Kb / 1P
   Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V, Yellow
130144-0024 MOLEX11-130144-0024 Datasheet
40Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V, Yellow
1301440024 MOLEX11-1301440024 Datasheet
32Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V, Yellow
1301450008 MOLEX11-1301450008 Datasheet
36Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V
130145-0008 MOLEX11-130145-0008 Datasheet
44Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V
130144-0044 MOLEX11-130144-0044 Datasheet
44Kb / 1P
   Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130145-0010 MOLEX11-130145-0010 Datasheet
44Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V, Yellow
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com