Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0640037770 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0640037770 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 0640037770
Télécharger  0640037770 Télécharger

Taille du fichier   35.58 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Square DIN style dies for 6 AWG

0640037770 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
0640037770 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 0640037770
Télécharger  0640037770 Click to download

Taille du fichier   35.58 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Square DIN style dies for 6 AWG

0640037770 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

0640037770 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 0640037770

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0640037100 MOLEX-0640037100 Datasheet
30Kb / 1P
   Hand Crimp Tool
01/25/2022
0640037200 MOLEX-0640037200 Datasheet
44Kb / 2P
   Hand Crimp Tool
01/25/2022
0640037300 MOLEX-0640037300 Datasheet
33Kb / 2P
   Right Hand Crimp Tool for Female Non-Insulated Standard Quick Disconnects, 12-16 AWG Wire
01/25/2022
0640037670 MOLEX11-0640037670 Datasheet
35Kb / 1P
   Square DIN style dies for 8 AWG
0640037870 MOLEX11-0640037870 Datasheet
35Kb / 1P
   Square DIN style dies for 4 AWG
More results


Description similaire - 0640037770

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0640037870 MOLEX11-0640037870 Datasheet
35Kb / 1P
   Square DIN style dies for 4 AWG
0640037670 MOLEX11-0640037670 Datasheet
35Kb / 1P
   Square DIN style dies for 8 AWG
0640037970 MOLEX11-0640037970 Datasheet
35Kb / 1P
   Square DIN style dies for 2 AWG
0638274070 MOLEX11-0638274070 Datasheet
36Kb / 1P
   Square Din Style Die Sets for Guardian Power Terminals for 6 AWG UL 1028
2139380030 MOLEX-2139380030 Datasheet
36Kb / 1P
   Square "Din" Style Die Sets for 6mm Coeur CST Receptacle Terminals, 6 AWG
08/25/2022
ATS-638161100 MOLEX-ATS-638161100 Datasheet
436Kb / 2P
   Power Crimp Head for Din Style Crimp Dies
05-28-14
0638161100 MOLEX-0638161100 Datasheet
36Kb / 1P
   Power Crimp Head for Din Style Crimp Dies
08/25/2022
0640080370 MOLEX11-0640080370 Datasheet
54Kb / 1P
   Square DIN style die sets used with Metric 16mm (6 AWG) compression lug
0192890600 MOLEX-0192890600 Datasheet
35Kb / 1P
   Square Din Style Die Sets for Imperium Max6 Pin Terminals, 2 AWG
08/26/2022
2139380010 MOLEX-2139380010 Datasheet
36Kb / 1P
   Square "Din" Style Die Sets for 6mm Coeur CST Receptacle Terminals, 10 AWG
08/25/2022
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com