Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0640017770 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0640017770 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 0640017770
Télécharger  0640017770 Télécharger

Taille du fichier   29.62 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Crimp Tool Kit for 6 AWG Insulated Ring Terminals

0640017770 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
0640017770 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 0640017770
Télécharger  0640017770 Click to download

Taille du fichier   29.62 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Crimp Tool Kit for 6 AWG Insulated Ring Terminals

0640017770 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

0640017770 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 0640017770

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0640017100 MOLEX-0640017100 Datasheet
36Kb / 1P
   Hand Crimp Tool
01/25/2022
0640017200 MOLEX11-0640017200 Datasheet
34Kb / 1P
   Hand Crimp Tool
0640017200 MOLEX-0640017200 Datasheet
36Kb / 1P
   Hand Crimp Tool
11/02/2021
0640017500 MOLEX11-0640017500 Datasheet
30Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Butt Splice 10-12 AWG Wire
0640017500 MOLEX-0640017500 Datasheet
30Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Butt Splice 10-12 AWG Wire
11/17/2017
More results


Description similaire - 0640017770

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
64001-7770 MOLEX11-64001-7770 Datasheet
29Kb / 1P
   Crimp Tool Kit for 6 AWG Insulated Ring Terminals
ATS-640017770 MOLEX-ATS-640017770 Datasheet
128Kb / 4P
   Crimp Tool Kit for 6 AWG Insulated Ring Terminals
07-16-13
0640017670 MOLEX11-0640017670 Datasheet
27Kb / 1P
   Crimp Tool Kit for 8 AWG Insulated Ring Terminals
64001-7670 MOLEX11-64001-7670 Datasheet
27Kb / 1P
   Crimp Tool Kit for 8 AWG Insulated Ring Terminals
ATS-640017670 MOLEX-ATS-640017670 Datasheet
135Kb / 4P
   Crimp Tool Kit for 8 AWG Insulated Ring Terminals
07-16-13
64003-7770 MOLEX-64003-7770 Datasheet
208Kb / 3P
   Hand Crimp Tool for 6 AWG Un-insulated Ring Terminals
03-24-16
0640017970 MOLEX11-0640017970 Datasheet
27Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 2 AWG Insulated Ring Terminals
ATS-640017970 MOLEX-ATS-640017970 Datasheet
127Kb / 4P
   Hand Crimp Tool for 2 AWG Insulated Ring Terminals
07-16-13
0640017870 MOLEX11-0640017870 Datasheet
29Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 4 AWG Insulated Ring Terminals
64003-7670 MOLEX-64003-7670 Datasheet
344Kb / 3P
   Hand Crimp Tool for 8 AWG Un-insulated Ring Terminals
03-24-16
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com