Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ZD5238A Fiches technique (PDF) - Cystech Electonics Corp.

ZD5238A Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.
No de pièce ZD5238A
Télécharger  ZD5238A Télécharger

Taille du fichier   287.11 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Site Internet  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
Description 500mW Zener Diode Series

ZD5238A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ZD5238A Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.

No de pièce ZD5238A
Télécharger  ZD5238A Click to download

Taille du fichier   287.11 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Site Internet  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
Description 500mW Zener Diode Series

ZD5238A Fiches technique (HTML) - Cystech Electonics Corp.

ZD5238A Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. ZD5238A Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. ZD5238A Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. ZD5238A Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. ZD5238A Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. ZD5238A Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. ZD5238A Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp.

ZD5238A Détails du produit

Description
The ZD5221ASH thru ZD5267ASH series covers zener voltage range from 2.4V to 75V, and is encapsulated in SOD-123 package, very suitable for low cost, low power voltage regulation application.

Features
• VZ tolerance : ±2%
• Ultra small surface mount package
• General purpose, medium current
• Planar die construction
• Pb-free lead plating and halogen-free package




Numéro de pièce similaire - ZD5238A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cystech Electonics Corp...
ZD5238A CYSTEKEC-ZD5238A Datasheet
269Kb / 6P
   500mW Zener Diode Series
ZD5238A CYSTEKEC-ZD5238A Datasheet
340Kb / 14P
   Zener Diode Series
ZD5238A CYSTEKEC-ZD5238A Datasheet
340Kb / 14P
   Zener Diode Series
ZD5238A CYSTEKEC-ZD5238A Datasheet
340Kb / 14P
   Zener Diode Series
ZD5238A CYSTEKEC-ZD5238A Datasheet
287Kb / 7P
   500mW Zener Diode Series
More results


Description similaire - ZD5238A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cystech Electonics Corp...
ZD5221ASH CYSTEKEC-ZD5221ASH Datasheet
269Kb / 6P
   500mW Zener Diode Series
ZD4688BSH CYSTEKEC-ZD4688BSH Datasheet
284Kb / 1P
   500mW Zener Diode Series
ZD4699BSH CYSTEKEC-ZD4699BSH Datasheet
277Kb / 1P
   500mW Zener Diode Series
ZD4705SH CYSTEKEC-ZD4705SH Datasheet
277Kb / 1P
   500mW Zener Diode Series
ZD4684SH CYSTEKEC-ZD4684SH Datasheet
277Kb / 8P
   500mW Zener Diode Series
ZD5228ASH CYSTEKEC-ZD5228ASH Datasheet
287Kb / 7P
   500mW Zener Diode Series
ZD5227BSH CYSTEKEC-ZD5227BSH Datasheet
322Kb / 7P
   500mW Zener Diode Series
ZD5234BN3 CYSTEKEC-ZD5234BN3 Datasheet
229Kb / 7P
   500mW Zener Diode Series
ZD5265BSH CYSTEKEC-ZD5265BSH Datasheet
448Kb / 7P
   500mW Zener Diode Series
ZD5228BSH CYSTEKEC-ZD5228BSH Datasheet
322Kb / 7P
   500mW Zener Diode Series
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com