Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CPH3215-TL-H Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

CPH3215-TL-H Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce CPH3215-TL-H
Télécharger  CPH3215-TL-H Télécharger

Taille du fichier   634.46 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3

CPH3215-TL-H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CPH3215-TL-H Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce CPH3215-TL-H
Télécharger  CPH3215-TL-H Click to download

Taille du fichier   634.46 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3

CPH3215-TL-H Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

CPH3215-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CPH3215-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CPH3215-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CPH3215-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CPH3215-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CPH3215-TL-H Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CPH3215-TL-H Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor

CPH3215-TL-H Détails du produit

Features
• Adoption of MBIT processes
• Large current capacity
• Low collector-to-emitter saturation voltage
• High-speed switching
• Ultrasmall package facilitates miniaturization in end products (mounting height : 0.9mm)
• High allowable power dissipation
• Halogen free compliance

Applications
• Relay drivers, lamp drivers, motor drivers, and strobes




Numéro de pièce similaire - CPH3215-TL-H

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
CPH3215 SANYO-CPH3215 Datasheet
54Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
More results


Description similaire - CPH3215-TL-H

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
CPH3114 ONSEMI-CPH3114 Datasheet
583Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -1.5A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
CPH3144 ONSEMI-CPH3144 Datasheet
579Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
CPH3101 ONSEMI-CPH3101 Datasheet
588Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
MCH6102 ONSEMI-MCH6102 Datasheet
561Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
CPH3116 ONSEMI-CPH3116 Datasheet
631Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3
September, 2013
12A02CH ONSEMI-12A02CH Datasheet
583Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single CPH3
August, 2013
CPH3106 ONSEMI-CPH3106 Datasheet
587Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
CPH3107 ONSEMI-CPH3107 Datasheet
581Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -6A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
50A02CH ONSEMI-50A02CH Datasheet
589Kb / 7P
   Bipolar Transistor ??0V, ??.5A, Low VCE(sat) PNP Single CPH3
August, 2013
50C02CH-TL-E ONSEMI-50C02CH-TL-E Datasheet
591Kb / 7P
   Bipolar Transistor 50V, 0.5A, Low VCE(sat) NPN Single CPH3
August, 2013
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com