Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

130149-0028 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

130149-0028 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 130149-0028
Télécharger  130149-0028 Télécharger

Taille du fichier   40.29 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Safeway Flanged Inlet, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V

130149-0028 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
130149-0028 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 130149-0028
Télécharger  130149-0028 Click to download

Taille du fichier   40.29 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Safeway Flanged Inlet, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V

130149-0028 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

130149-0028 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 130149-0028

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
130149-0020 MOLEX11-130149-0020 Datasheet
52Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L7-15, 277V
130149-0021 MOLEX11-130149-0021 Datasheet
43Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V
130149-0024 MOLEX11-130149-0024 Datasheet
44Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 250V
130149-0027 MOLEX11-130149-0027 Datasheet
46Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V
130149-0029 MOLEX11-130149-0029 Datasheet
41Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 3 Pole/4 Wire, NEMA L14-20, 250V
More results


Description similaire - 130149-0028

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301490028 MOLEX11-1301490028 Datasheet
32Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V
1301490049 MOLEX11-1301490049 Datasheet
34Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-30, 250V
130149-0049 MOLEX11-130149-0049 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-30, 250V
1301490024 MOLEX11-1301490024 Datasheet
36Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 250V
130149-0024 MOLEX11-130149-0024 Datasheet
44Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 250V
1301490040 MOLEX11-1301490040 Datasheet
36Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V
130149-0040 MOLEX11-130149-0040 Datasheet
44Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V
130149-0007 MOLEX11-130149-0007 Datasheet
46Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
1301490007 MOLEX11-1301490007 Datasheet
39Kb / 1P
   Safeway Flanged Inlet, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
1301490013 MOLEX11-1301490013 Datasheet
40Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com