Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

130141-0025 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

130141-0025 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 130141-0025
Télécharger  130141-0025 Télécharger

Taille du fichier   53.32 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Super-Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V

130141-0025 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
130141-0025 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 130141-0025
Télécharger  130141-0025 Click to download

Taille du fichier   53.32 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Description Super-Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V

130141-0025 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

130141-0025 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 130141-0025

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
130141-0020 MOLEX11-130141-0020 Datasheet
43Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
130141-0022 MOLEX11-130141-0022 Datasheet
61Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-15, 250V
130141-0023 MOLEX11-130141-0023 Datasheet
42Kb / 1P
   Super-Safeway Connector, 2 Pole/2 Wire, NEMA 1-15, 125V
130141-0024 MOLEX11-130141-0024 Datasheet
48Kb / 1P
   Super-Safeway Connector, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 15A/125V, 10A/250V
130141-0027 MOLEX11-130141-0027 Datasheet
51Kb / 1P
   Super-Safeway Ground Fault Monitoring Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
More results


Description similaire - 130141-0025

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301410025 MOLEX11-1301410025 Datasheet
45Kb / 1P
   Super-Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
130141-0029 MOLEX11-130141-0029 Datasheet
31Kb / 1P
   Super-Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
130144-0057 MOLEX11-130144-0057 Datasheet
45Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
130141-0011 MOLEX11-130141-0011 Datasheet
48Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V, Black
130141-0010 MOLEX11-130141-0010 Datasheet
49Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/2 Wire, NEMA 5-20, 125V
1301410010 MOLEX11-1301410010 Datasheet
42Kb / 1P
   Super-Safeway Plug, 2 Pole/2 Wire, NEMA 5-20, 125V
1301410031 MOLEX11-1301410031 Datasheet
43Kb / 1P
   Super-Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130144-0053 MOLEX11-130144-0053 Datasheet
60Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
1301440053 MOLEX11-1301440053 Datasheet
53Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
130144-0060 MOLEX11-130144-0060 Datasheet
31Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V, Yellow
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com