Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TGP2100 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGP2100 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce TGP2100_15
Télécharger  TGP2100 Télécharger

Taille du fichier   368.06 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 30 GHz 5-Bit Phase Shifter

TGP2100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TGP2100 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce TGP2100_15
Télécharger  TGP2100 Click to download

Taille du fichier   368.06 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 30 GHz 5-Bit Phase Shifter

TGP2100 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor

TGP2100_15 Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 5Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 6Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 7Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 8Page - TriQuint Semiconductor TGP2100_15 Datasheet HTML 9Page - TriQuint Semiconductor



Numéro de pièce similaire - TGP2100_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
TGP2100-EPU TRIQUINT-TGP2100-EPU Datasheet
221Kb / 9P
   30 GHz 5-Bit Phase Shifter
More results


Description similaire - TGP2100_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
TGP2100-EPU TRIQUINT-TGP2100-EPU Datasheet
221Kb / 9P
   30 GHz 5-Bit Phase Shifter
TGP2102 TRIQUINT-TGP2102_15 Datasheet
377Kb / 9P
   35 GHz 5-Bit Phase Shifter
TGP2102-EPU TRIQUINT-TGP2102-EPU Datasheet
238Kb / 9P
   35 GHz 5-Bit Phase Shifter
logo
Qorvo, Inc
TGP2102 QORVO-TGP2102 Datasheet
362Kb / 9P
   35 GHz 5-Bit Digital Phase Shifter
logo
TriQuint Semiconductor
TGC1439A TRIQUINT-TGC1439A Datasheet
927Kb / 5P
   18 - 20 GHz 5-Bit Phase Shifter
TGP1439-EPU TRIQUINT-TGP1439-EPU Datasheet
937Kb / 5P
   18 - 20 GHz 5-Bit Phase Shifter
TGP1439 TRIQUINT-TGP1439_15 Datasheet
2Mb / 5P
   18 - 20 GHz 5-Bit Phase Shifter
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAPS-011008 MA-COM-MAPS-011008 Datasheet
641Kb / 7P
   Digital Phase Shifter 6-Bit, 5 - 6 GHz
logo
Custom MMIC Design Serv...
CMD175P4 MMIC-CMD175P4 Datasheet
257Kb / 11P
   2-4 GHz 5-Bit Digital Phase Shifter
logo
Tyco Electronics
MAPCGM0004-DIE MACOM-MAPCGM0004-DIE Datasheet
462Kb / 7P
   5-Bit Digital Phase Shifter 6.0-18.0 GHz
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com