Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2961-SMA Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2961-SMA Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2961-SMA
Télécharger  2961-SMA Télécharger

Taille du fichier   74.76 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 300 MHz minimum 1 dB BW

2961-SMA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2961-SMA Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2961-SMA
Télécharger  2961-SMA Click to download

Taille du fichier   74.76 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 300 MHz minimum 1 dB BW

2961-SMA Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.

2961-SMA Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc. 2961-SMA Datasheet HTML 2Page - KR Electronics, Inc. 2961-SMA Datasheet HTML 3Page - KR Electronics, Inc.



Numéro de pièce similaire - 2961-SMA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Allegro MicroSystems
2961 ALLEGRO-2961 Datasheet
94Kb / 12P
   HIGH-CURRENT HALF-BRIDGE PRINTHEAD/MOTOR DRIVER.WITH INTERNAL CURRENT SENSING AND CONTROL
logo
KR Electronics, Inc.
2961 KR-2961 Datasheet
59Kb / 3P
   300 MHz minimum 1 dB BW
logo
M/A-COM Technology Solu...
29610-EVMD-001-A MA-COM-29610-EVMD-001-A Datasheet
180Kb / 23P
   SONET Chipset Evaluation Module
29610-EVMD-001-A MA-COM-29610-EVMD-001-A Datasheet
180Kb / 23P
   SONET Chipset Evaluation Module
29610-EVMD-001-A MA-COM-29610-EVMD-001-A_15 Datasheet
180Kb / 23P
   SONET Chipset Evaluation Module
More results


Description similaire - 2961-SMA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KR Electronics, Inc.
2961 KR-2961 Datasheet
59Kb / 3P
   300 MHz minimum 1 dB BW
3070-SMA KR-3070-SMA Datasheet
99Kb / 3P
   200 MHz minimum 3 dB BW
3070 KR-3070 Datasheet
60Kb / 3P
   200 MHz minimum 3 dB BW
2969-SMA KR-2969-SMA Datasheet
64Kb / 3P
   10 MHz minimum 1.5 dB BW
2969 KR-2969 Datasheet
47Kb / 3P
   10 MHz minimum 1.5 dB BW
logo
National Semiconductor ...
CGS74CT2524 NSC-CGS74CT2524 Datasheet
100Kb / 6P
   1 to 4 Minimum Skew (300 ps) Clock Driver
logo
NXP Semiconductors
AN11293 NXP-AN11293 Datasheet
372Kb / 19P
   BGA3012 - 5 MHz to 300 MHz 12 dB reverse amplifier
Rev. 1-14 February 2013
logo
Texas Instruments
CGS74CT2524 TI-CGS74CT2524 Datasheet
349Kb / 8P
[Old version datasheet]   CGS74CT2524 1 to 4 Minimum Skew (300 ps) Clock Driver
logo
National Semiconductor ...
CGS74LCT2524 NSC-CGS74LCT2524 Datasheet
91Kb / 5P
   1 to 4 Minimum Skew (300 ps) 3V Clock Driver
logo
NXP Semiconductors
AN11294 NXP-AN11294 Datasheet
371Kb / 19P
   BGA3015 - 5 MHz to 300 MHz 15 dB reverse amplifier
Rev. 1-14 February 2013
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com