Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BTA25-800B Fiches technique (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTA25-800B Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
No de pièce BTA25-800B
Télécharger  BTA25-800B Télécharger

Taille du fichier   2200.88 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Description Snuberrless and Standard 25 A Triacs

BTA25-800B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BTA25-800B Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No de pièce BTA25-800B
Télécharger  BTA25-800B Click to download

Taille du fichier   2200.88 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Description Snuberrless and Standard 25 A Triacs

BTA25-800B Fiches technique (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button BTA25-800B Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA25-800B Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button 



Numéro de pièce similaire - BTA25-800B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
BTA25-800B STMICROELECTRONICS-BTA25-800B Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
BTA25-800B STMICROELECTRONICS-BTA25-800B Datasheet
191Kb / 10P
   800 V and 600 V, 25 A standard Triacs in RD91 package
Rev 1 - August 2021
BTA25-800BRG STMICROELECTRONICS-BTA25-800BRG Datasheet
133Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTA25-800BRG STMICROELECTRONICS-BTA25-800BRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTA25-800BRG STMICROELECTRONICS-BTA25-800BRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
More results


Description similaire - BTA25-800B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA25-700B KERSEMI-BTA25-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-600BW KERSEMI-BTA25-600BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800CW KERSEMI-BTA26-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-600B KERSEMI-BTA26-600B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-800B KERSEMI-BTA24-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800B KERSEMI-BTA26-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-600CW KERSEMI-BTA24-600CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTB24-800CW KERSEMI-BTB24-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800BW KERSEMI-BTA26-800BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-700B KERSEMI-BTA26-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com