Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

885026 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

885026 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce 885026
Télécharger  885026 Télécharger

Taille du fichier   550.64 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 2595 MHz BAW Filter

885026 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
885026 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce 885026
Télécharger  885026 Click to download

Taille du fichier   550.64 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 2595 MHz BAW Filter

885026 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor

885026 Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor 885026 Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor 885026 Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor 885026 Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor 885026 Datasheet HTML 5Page - TriQuint Semiconductor 885026 Datasheet HTML 6Page - TriQuint Semiconductor



Numéro de pièce similaire - 885026

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qorvo, Inc
885026 QORVO-885026 Datasheet
507Kb / 6P
   2595 MHz BAW Filter
More results


Description similaire - 885026

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qorvo, Inc
885026 QORVO-885026 Datasheet
507Kb / 6P
   2595 MHz BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1391A TAI-SAW-TA1391A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 2595 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2240E MURATA-SF2240E Datasheet
486Kb / 6P
   2595 MHz SAW Filter
SF2241E MURATA-SF2241E Datasheet
844Kb / 6P
   2595 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2240E RFM-SF2240E Datasheet
802Kb / 6P
   2595 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1236A TAI-SAW-TA1236A Datasheet
364Kb / 8P
   SAW Filter 2595 MHz
TA1391B TAI-SAW-TA1391B Datasheet
408Kb / 8P
   SAW Filter 2595 MHz
TA1626A TAI-SAW-TA1626A Datasheet
229Kb / 7P
   SAW Filter 2595 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
885024 TRIQUINT-885024_15 Datasheet
451Kb / 6P
   1960 MHz BAW Filter
880371 TRIQUINT-880371_15 Datasheet
112Kb / 5P
   915 MHz BAW Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com