Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

885008 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

885008 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce 885008_15
Télécharger  885008 Télécharger

Taille du fichier   640.91 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 2440 GHz BAW Filter

885008 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
885008 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce 885008_15
Télécharger  885008 Click to download

Taille du fichier   640.91 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 2440 GHz BAW Filter

885008 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor

885008_15 Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor 885008_15 Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor 885008_15 Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor 885008_15 Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor 885008_15 Datasheet HTML 5Page - TriQuint Semiconductor 885008_15 Datasheet HTML 6Page - TriQuint Semiconductor



Numéro de pièce similaire - 885008_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
885007 TRIQUINT-885007 Datasheet
471Kb / 6P
   2436 MHz BAW Filter
885007-EVB TRIQUINT-885007-EVB Datasheet
471Kb / 6P
   2436 MHz BAW Filter
885007 TRIQUINT-885007_15 Datasheet
471Kb / 6P
   2436 MHz BAW Filter
885009 TRIQUINT-885009 Datasheet
554Kb / 9P
   2535 MHz BAW Filter
885009-EVB TRIQUINT-885009-EVB Datasheet
554Kb / 9P
   2535 MHz BAW Filter
More results


Description similaire - 885008_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
885010 TRIQUINT-885010_15 Datasheet
657Kb / 6P
   2442 GHz BAW Filter
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY33100-360LF SKYWORKS-SKY33100-360LF Datasheet
293Kb / 5P
   BAW Band Pass Filter 2.4 GHz
logo
TriQuint Semiconductor
885024 TRIQUINT-885024_15 Datasheet
451Kb / 6P
   1960 MHz BAW Filter
880371 TRIQUINT-880371_15 Datasheet
112Kb / 5P
   915 MHz BAW Filter
880367 TRIQUINT-880367 Datasheet
111Kb / 5P
   1030 MHz BAW Filter
logo
Qorvo, Inc
880543 QORVO-880543 Datasheet
301Kb / 5P
   428 MHz BAW Filter
885135 QORVO-885135 Datasheet
575Kb / 8P
   2439.5 MHz BAW Filter
880157 QORVO-880157 Datasheet
237Kb / 6P
   2560 MHz BAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
885007 TRIQUINT-885007_15 Datasheet
471Kb / 6P
   2436 MHz BAW Filter
880126 TRIQUINT-880126_15 Datasheet
112Kb / 5P
   2106 MHz BAW Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com