Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

880372 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

880372 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce 880372_15
Télécharger  880372 Télécharger

Taille du fichier   168.93 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 1227.6 MHz BAW Filter

880372 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
880372 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce 880372_15
Télécharger  880372 Click to download

Taille du fichier   168.93 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 1227.6 MHz BAW Filter

880372 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor

880372_15 Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor 880372_15 Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor 880372_15 Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor 880372_15 Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor 880372_15 Datasheet HTML 5Page - TriQuint Semiconductor



Numéro de pièce similaire - 880372_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
880370 TRIQUINT-880370 Datasheet
144Kb / 5P
   710 MHz BAW Filter
880371 TRIQUINT-880371_15 Datasheet
112Kb / 5P
   915 MHz BAW Filter
880373 TRIQUINT-880373_15 Datasheet
113Kb / 5P
   1575 MHz BAW Filter
logo
Qorvo, Inc
880374 QORVO-880374 Datasheet
379Kb / 7P
   1090 MHz IFF BAW Filter
880374-EVB QORVO-880374-EVB Datasheet
379Kb / 7P
   1090 MHz IFF BAW Filter
More results


Description similaire - 880372_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qorvo, Inc
880060 QORVO-880060 Datasheet
235Kb / 6P
   1227.6 MHz GPS L2 BAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
880060 TRIQUINT-880060_15 Datasheet
235Kb / 6P
   1227.6 MHz GPS L2 BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1819A TAI-SAW-TA1819A Datasheet
290Kb / 6P
   SAW Filter 1227.6 MHz
TA2028A TAI-SAW-TA2028A Datasheet
431Kb / 7P
   SAW Filter 1227.6 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
857141 TRIQUINT-857141_15 Datasheet
356Kb / 6P
   1227.6 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1184A TAI-SAW-TA1184A Datasheet
377Kb / 6P
   SAW Filter 1227.6 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856700 TRIQUINT-856700_15 Datasheet
416Kb / 5P
   1227.6 MHz SAW Filter
857142 TRIQUINT-857142_15 Datasheet
366Kb / 6P
   1227.6 MHz SAW Filter
885024 TRIQUINT-885024_15 Datasheet
451Kb / 6P
   1960 MHz BAW Filter
880371 TRIQUINT-880371_15 Datasheet
112Kb / 5P
   915 MHz BAW Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com