Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF830B Fiches technique (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF830B Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
No de pièce IRF830B
Télécharger  IRF830B Télécharger

Taille du fichier   1612.71 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Description 500V N-Channel MOSFET

IRF830B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IRF830B Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No de pièce IRF830B
Télécharger  IRF830B Click to download

Taille du fichier   1612.71 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Description 500V N-Channel MOSFET

IRF830B Fiches technique (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF830B Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF830B Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF830B Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies, power factor correction and electronic lamp ballasts based on half bridge.

Features
• 4.5A, 500V, RDS(on) = 1.5Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 27 nC)
• Low Crss ( typical 17 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - IRF830B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
IRF830B FAIRCHILD-IRF830B Datasheet
888Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF830B VISHAY-IRF830B Datasheet
296Kb / 8P
   D Series Power MOSFET
Rev. B, 25-Jan-16
IRF830B VISHAY-IRF830B Datasheet
167Kb / 8P
   D Series Power MOSFET
01-Jan-2022
IRF830BPBF VISHAY-IRF830BPBF Datasheet
167Kb / 8P
   D Series Power MOSFET
01-Jan-2022
IRF830BPBF-BE3 VISHAY-IRF830BPBF-BE3 Datasheet
167Kb / 8P
   D Series Power MOSFET
01-Jan-2022
More results


Description similaire - IRF830B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com