Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RURG30120CC Fiches technique (PDF) - Intersil Corporation |
RURG30120CC Datasheet (PDF) |
Télécharger Fiches technique |
No de pièce | RURG30120CC |
Télécharger | RURG30120CC Click to download |
Taille du fichier | 32.61 Kbytes |
Page | 3 Pages |
Fabricant | INTERSIL [Intersil Corporation] |
Site Internet | http://www.intersil.com/cda/home |
Logo | |
Description | 30A, 1200V Ultrafast Dual Diode |
RURG30120CC Fiches technique (HTML) - Intersil Corporation |
RURG30120CC Détails du produit |
|
Numéro de pièce similaire - RURG30120CC |
|
Description similaire - RURG30120CC |
|
À propos de Intersil Corporation |
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |