Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MCR100 Fiches technique (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MCR100 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
No de pièce MCR100
Télécharger  MCR100 Télécharger

Taille du fichier   329.11 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description Silicon Controlled Rectifier

MCR100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MCR100 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce MCR100
Télécharger  MCR100 Click to download

Taille du fichier   329.11 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description Silicon Controlled Rectifier

MCR100 Fiches technique (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MCR100 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MCR100 Détails du produit

■ Features
● Current-IGT : 200 μA
● ITRMS : 0.8 A.
● VRRM/ VDRM : MCR100-6: 400 V
                             MCR100-6R: 400 V
                             MCR100-8: 600 V
                             MCR100-8R: 600 V
● Operating and storage junction temperature range
● TJ, Tstg : -55℃ to +150℃
  




Numéro de pièce similaire - MCR100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MCR100 MOTOROLA-MCR100 Datasheet
81Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers(Reverse Blocking Triode Thyristors)
logo
Unisonic Technologies
MCR100 UTC-MCR100 Datasheet
171Kb / 6P
   SENSITIVE GATE SILICON CONTROLLED RECTIFIERS REVERSE BLOCKING THYRISTORS
logo
Rohm
MCR100 ROHM-MCR100 Datasheet
244Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
logo
Micro Electronics
MCR100 MICRO-ELECTRONICS-MCR100 Datasheet
81Kb / 2P
   0.8A SCR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
MCR100 TSC-MCR100 Datasheet
210Kb / 3P
   Small Signal Diode
More results


Description similaire - MCR100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
CS18B CENTRAL-CS18B Datasheet
76Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3756 NJSEMI-2N3756 Datasheet
251Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
C137E NJSEMI-C137E Datasheet
182Kb / 3P
   Silicon Controlled Rectifier
logo
Solid States Devices, I...
SCR010C SSDI-SCR010C_15 Datasheet
179Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
logo
Digitron Semiconductors
2N877 DIGITRON-2N877 Datasheet
372Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
logo
SHANTOU HUASHAN ELECTRO...
HCP20C60 HUASHAN-HCP20C60 Datasheet
179Kb / 3P
   Silicon Controlled Rectifier
HCR1C60 HUASHAN-HCR1C60 Datasheet
720Kb / 3P
   Silicon Controlled Rectifier
logo
Central Semiconductor C...
CZS5064 CENTRAL-CZS5064 Datasheet
94Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
logo
SemiHow Co.,Ltd.
MCK100-8 SEMIHOW-MCK100-8 Datasheet
384Kb / 5P
   Silicon Controlled Rectifier
logo
Digitron Semiconductors
MCR3935 DIGITRON-MCR3935 Datasheet
153Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
MCR3818 DIGITRON-MCR3818 Datasheet
272Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com