Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KLDR015 Fiches technique (PDF) - Littelfuse

KLDR015 Datasheet PDF - Littelfuse
No de pièce KLDR015
Télécharger  KLDR015 Télécharger

Taille du fichier   179.05 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description KLDR Series - Class CC Time-Delay Fuse For Transformers

KLDR015 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KLDR015 Datasheet PDF - Littelfuse

No de pièce KLDR015
Télécharger  KLDR015 Click to download

Taille du fichier   179.05 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description KLDR Series - Class CC Time-Delay Fuse For Transformers

KLDR015 Fiches technique (HTML) - Littelfuse

KLDR015 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse KLDR015 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse KLDR015 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse KLDR015 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse



Numéro de pièce similaire - KLDR015

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
KLDR015.HXP LITTELFUSE-KLDR015.HXP Datasheet
447Kb / 10P
   Class CC Fuses KLDR Series
Rev: 092821
KLDR015.TXP LITTELFUSE-KLDR015.TXP Datasheet
363Kb / 7P
   600 Vac
KLDR015.TXP LITTELFUSE-KLDR015.TXP Datasheet
447Kb / 10P
   Class CC Fuses KLDR Series
Rev: 092821
More results


Description similaire - KLDR015

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
KLDR LITTELFUSE-KLDR Datasheet
780Kb / 5P
   CLASS CC KLDR SERIES FUSES
KLDR LITTELFUSE-KLDR_V01 Datasheet
447Kb / 10P
   Class CC Fuses KLDR Series
Rev: 092821
logo
Cooper Bussmann, Inc.
FNQ-R-2-1-2 COOPER-FNQ-R-2-1-2 Datasheet
76Kb / 2P
   CC-TRON Time-Delay Fuses
LP-CC-1 COOPER-LP-CC-1_16 Datasheet
639Kb / 4P
   Low-Peak??LP-CC Class CC 600Vac/300Vdc, 1??-30A time-delay fuses
logo
List of Unclassifed Man...
FNQ-R-1-4 ETC2-FNQ-R-1-4 Datasheet
749Kb / 6P
   FNQ-R Class CC 600Vac, 1??-30A, time-delay fuses
logo
Bel Fuse Inc.
0ADKC BEL-0ADKC Datasheet
1Mb / 4P
   TIME DELAY CERAMIC TUBE FUSE SERIES
logo
Eaton All Rights Reserv...
1025TD EATON-1025TD Datasheet
471Kb / 2P
   Time-delay surface mount fuse
FNQ-R EATON-FNQ-R Datasheet
749Kb / 6P
   LIMITRON??FNQ-R Class CC 600Vac, 1??-30A, time-delay fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
LP-CC-5 COOPER-LP-CC-5 Datasheet
77Kb / 2P
   Time-Delay Fuses Class CC 600 Volt, 횣 to 30 Amps
FNQ-R-1 COOPER-FNQ-R-1_15 Datasheet
749Kb / 6P
   LIMITRON??FNQ-R Class CC 600Vac, 1??-30A, time-delay fuses
More results




À propos de Littelfuse


Littelfuse est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de protection et de contrôle de circuit.
L'entreprise a été fondée en 1927 et a son siège à Chicago, Illinois.
Littelfuse fournit une large gamme de produits, y compris les fusibles, les dispositifs de protection et de contrôle et les produits polymères.
Les produits de l'entreprise sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Littelfuse est connu pour son expertise en matière de protection des circuits et de la technologie de contrôle et sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables à ses clients.
La société possède des opérations et des installations dans divers pays du monde et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs exigences et besoins spécifiques.
En plus de son entreprise principale, Littelfuse fournit également des solutions pour les marchés des énergies renouvelables et des centres de données.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com