Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD49E43 Fiches technique (PDF) - Rohm

BD49E43 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce BD49E43
Télécharger  BD49E43 Télécharger

Taille du fichier   507.55 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Standard CMOS Voltage Detector IC

BD49E43 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BD49E43 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce BD49E43
Télécharger  BD49E43 Click to download

Taille du fichier   507.55 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Standard CMOS Voltage Detector IC

BD49E43 Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button BD49E43 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD49E43 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD49E43 Détails du produit

Description
ROHM’s BD48□□G/FVE and BD49□□G/FVE series are highly accurate, low current consumption reset IC series. The lineup was established with tow output types (Nch open drain and CMOS output) and detection voltages range from 2.3V to 6.0V in increments of 0.1V, so that the series may be selected according the application at hand.

Features
1) Detection voltage: 2.3V to 6.0V (Typ.), 0.1V steps
2) High accuracy detection voltage: ±1.0%
3) Ultra-low current consumption: 0.8μA (Typ.)
4) Nch open drain output (BD48□□G/FVE), CMOS output (BD49□□G/FVE)
5) Compact packages VSOF5: BD48□□FVE, BD49□□FVE
                                    SSOP5: BD48□□G, BD49□□G

Applications
    All electronic devices that use microcontrollers and logic circuits




Numéro de pièce similaire - BD49E43

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD49E43 ROHM-BD49E43 Datasheet
343Kb / 17P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD49E43 ROHM-BD49E43 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD49E43 ROHM-BD49E43 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Standard CMOS
BD49E43 ROHM-BD49E43 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD49E43 ROHM-BD49E43 Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results


Description similaire - BD49E43

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD4860 ROHM-BD4860_09 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4833G-TR ROHM-BD4833G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48E23G-MTR ROHM-BD48E23G-MTR Datasheet
343Kb / 17P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K25G-TL ROHM-BD48K25G-TL Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4835G-TR ROHM-BD4835G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4940G-TR ROHM-BD4940G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48E23G-TR ROHM-BD48E23G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4930G-TR ROHM-BD4930G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48XXG ROHM-BD48XXG_09 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4850G-TR ROHM-BD4850G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com