Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQD4N20 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD4N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQD4N20
Télécharger  FQD4N20 Télécharger

Taille du fichier   781.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4

FQD4N20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQD4N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQD4N20
Télécharger  FQD4N20 Click to download

Taille du fichier   781.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4

FQD4N20 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD4N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQD4N20 Détails du produit

Features
• 3.0 A, 200 V, RDS(on) = 1.4 Ω (Max.) @ VGS = 10 V
• Low gate charge (Typ. 5.0 nC)
• Low Crss (Typ. 5.0 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - FQD4N20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20 FAIRCHILD-FQD4N20 Datasheet
701Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD4N20 ISC-FQD4N20 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
519Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20LTF FAIRCHILD-FQD4N20LTF Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - FQD4N20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF9N90CT FAIRCHILD-FQPF9N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET 900 V, 8.0 A, 1.4 Ohm
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20CTM FAIRCHILD-FQD10N20CTM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
FQD12N20TM FAIRCHILD-FQD12N20TM Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
FQD18N20V2TM FAIRCHILD-FQD18N20V2TM Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 15 A, 140 mOhm
FQD10N20LTF FAIRCHILD-FQD10N20LTF Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m
FQT3P20TF FAIRCHILD-FQT3P20TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -200 V, -0.67 A, 2.7
logo
ON Semiconductor
NVMJS1D5N04CL ONSEMI-NVMJS1D5N04CL Datasheet
364Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 1.4 m, 200 A
July, 2019 ??Rev. 0
logo
Fairchild Semiconductor
FQNL2N50BTA FAIRCHILD-FQNL2N50BTA Datasheet
786Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 500 V, 0.35 A, 5.3
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com