Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3SK176A Fiches technique (PDF) - NEC

3SK176A Datasheet PDF - NEC
No de pièce 3SK176A
Télécharger  3SK176A Télécharger

Taille du fichier   57.34 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description RF AMP. AND MIXER FOR CATV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD

3SK176A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
3SK176A Datasheet PDF - NEC

No de pièce 3SK176A
Télécharger  3SK176A Click to download

Taille du fichier   57.34 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description RF AMP. AND MIXER FOR CATV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD

3SK176A Fiches technique (HTML) - NEC

3SK176A Datasheet HTML 1Page - NEC 3SK176A Datasheet HTML 2Page - NEC 3SK176A Datasheet HTML 3Page - NEC 3SK176A Datasheet HTML 4Page - NEC 3SK176A Datasheet HTML 5Page - NEC 3SK176A Datasheet HTML 6Page - NEC

3SK176A Détails du produit

FEATURES
• High Power Gain: GPS = 24 dB TYP. (f = 470 MHz)
• Low Noise Figure: NF = 2.0 dB TYP. (f = 470 MHz)
                                NF = 1.0 dB TYP. (f = 55 MHz)
• Automatically Mounting: Embossed Type Taping
• Suitable for use as RF amplifier and Mixer in CATV tuner.
• Small Package: 4 Pins Mini Mold




Numéro de pièce similaire - 3SK176A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
3SK177 NEC-3SK177 Datasheet
59Kb / 6P
   RF AMP. FOR UHF TV TUNER N-CHANNEL GaAs DUAL-GATE MES FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PIN MINI MOLD
3SK177-T1 NEC-3SK177-T1 Datasheet
59Kb / 6P
   RF AMP. FOR UHF TV TUNER N-CHANNEL GaAs DUAL-GATE MES FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PIN MINI MOLD
More results


Description similaire - 3SK176A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
3SK223 NEC-3SK223 Datasheet
57Kb / 6P
   RF AMPLIFIER FOR CATV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
3SK252 NEC-3SK252 Datasheet
58Kb / 6P
   RF AMPLIFIER FOR CATV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
3SK254 NEC-3SK254 Datasheet
55Kb / 6P
   RF AMPLIFIER FOR CATV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS SUPER MINI MOLD
3SK253 NEC-3SK253 Datasheet
52Kb / 6P
   RF AMPLIFIER FOR UHF TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
3SK255 NEC-3SK255 Datasheet
54Kb / 8P
   RF AMPLIFIER FOR UHF TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS SUPER MINI MOLD
3SK224 NEC-3SK224 Datasheet
53Kb / 6P
   RF AMPLIFIER FOR UHF TV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
3SK222 NEC-3SK222 Datasheet
58Kb / 6P
   RF AMPLIFIER FOR FM TUNER AND VHF TV TUNER N-CHANNEL Si DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
3SK134B NEC-3SK134B Datasheet
48Kb / 5P
   RF AMP. FOR UHF TV TUNER N-CHANNEL SILICON DUAL GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
3SK135A NEC-3SK135A Datasheet
52Kb / 6P
   RF AMP. FOR UHF TV TUNER N-CHANNEL SILICON DUAL-GATE MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4PIN MINI MOLD
3SK177 NEC-3SK177 Datasheet
59Kb / 6P
   RF AMP. FOR UHF TV TUNER N-CHANNEL GaAs DUAL-GATE MES FIELD-EFFECT TRANSISTOR 4 PIN MINI MOLD
More results




À propos de NEC


NEC Corporation est une société japonaise de technologies de l'information et d'électronique. La société a été fondée en 1899 et a son siège à Tokyo, au Japon. NEC fournit une large gamme de produits et services, notamment les technologies de l'information, les télécommunications et l'électronique. Son portefeuille comprend du matériel informatique, des logiciels et des services, des solutions réseau, des solutions d'affichage et des serveurs d'entreprise et des solutions de stockage.

NEC est connue pour son expertise dans le domaine des technologies de l'information et sa capacité à fournir des produits et services innovants et de haute qualité. La société a des opérations et des installations dans divers pays à travers le monde et a une forte présence dans la région Asie-Pacifique. NEC travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins et besoins spécifiques.

En plus de son cœur de métier, NEC est également actif dans les domaines de la recherche et du développement et est impliqué dans divers projets liés à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les réseaux 5G et l'Internet des objets (IoT). NEC s'engage à fournir des solutions durables qui soutiennent le développement de la société et améliorent la qualité de vie des personnes du monde entier.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com