Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM6T15A-E351 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SM6T15A-E351 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SM6T15A-E351
Télécharger  SM6T15A-E351 Télécharger

Taille du fichier   128.24 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

SM6T15A-E351 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SM6T15A-E351 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SM6T15A-E351
Télécharger  SM6T15A-E351 Click to download

Taille du fichier   128.24 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

SM6T15A-E351 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

SM6T15A-E351 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM6T15A-E351 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM6T15A-E351 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SM6T15A-E351 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SM6T15A-E351 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SM6T15A-E351 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

SM6T15A-E351 Détails du produit

FEATURES
• Low profile package
• Ideal for automated placement
• Glass passivated chip junction
• 600 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform
• Available in uni-directional and bi-directional
• Excellent clamping capability
• Low inductance
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Solder dip 260 °C, 40 s
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC

TYPICAL APPLICATIONS
    Use in sensitive electronics protection against voltage transients induced by inductive load switching and lighting on ICs, MOSFET, signal lines of sensor units for consumer, computer, industrial, automotive and telecommunication.




Numéro de pièce similaire - SM6T15A-E351

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SM6T15A-E351 VISHAY-SM6T15A-E351 Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
More results


Description similaire - SM6T15A-E351

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
MSP3V3 VISHAY-MSP3V3_10 Datasheet
84Kb / 4P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 23-Apr-10
SM15T36CA-E3 VISHAY-SM15T36CA-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
1.5SMC250A-E3 VISHAY-1.5SMC250A-E3 Datasheet
109Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Dec-12
SMP3V3 VISHAY-SMP3V3_13 Datasheet
91Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Dec-12
SMAJ18CA-E3 VISHAY-SMAJ18CA-E3 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Sep-12
SMCJ64CA-E3 VISHAY-SMCJ64CA-E3 Datasheet
114Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-Dec-13
SM15T39A-E3 VISHAY-SM15T39A-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
SM6T22CA-E3 VISHAY-SM6T22CA-E3 Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
TGL41-6.8 VISHAY-TGL41-6.8 Datasheet
66Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
03-May-02
1.5SMC43CA VISHAY-1.5SMC43CA Datasheet
47Kb / 3P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
31-Jul-03
P4SMA440A-E3 VISHAY-P4SMA440A-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-12
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com