Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STUP5B6 Fiches technique (PDF) - EIC discrete Semiconductors

STUP5B6 Datasheet PDF - EIC discrete Semiconductors
No de pièce STUP5B6
Télécharger  STUP5B6 Télécharger

Taille du fichier   28.7 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Site Internet  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

STUP5B6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STUP5B6 Datasheet PDF - EIC discrete Semiconductors

No de pièce STUP5B6
Télécharger  STUP5B6 Click to download

Taille du fichier   28.7 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Site Internet  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

STUP5B6 Fiches technique (HTML) - EIC discrete Semiconductors

STUP5B6 Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors STUP5B6 Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors STUP5B6 Datasheet HTML 3Page - EIC discrete Semiconductors STUP5B6 Datasheet HTML 4Page - EIC discrete Semiconductors

STUP5B6 Détails du produit

VBR : 6.8 - 440 Volts

PPK : 400 Watts



FEATURES :

* 400W surge capability at 1ms

* Excellent clamping capability

* Low zener impedance

* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.)

* Typical IR less then 1mA above 10V

* Pb / RoHS Free



 




Numéro de pièce similaire - STUP5B6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
STUP5B6 EIC-STUP5B6 Datasheet
80Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Description similaire - STUP5B6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ50 EIC-SMBJ50 Datasheet
110Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STUB06I EIC-STUB06I_05 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diotech Company.
3.0SMCJ5.0 DIOTECH-3.0SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
3.0SMCJ11 EIC-3.0SMCJ11 Datasheet
58Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3.0SMCJ11C EIC-3.0SMCJ11C Datasheet
57Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SMB5.0 MIC-SMB5.0 Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SMF5.0A_SERIES PANJIT-SMF5.0A_SERIES_14 Datasheet
84Kb / 6P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sangdest Microelectroni...
3.0SMCJ-GT3 SMC-3.0SMCJ-GT3 Datasheet
291Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ PACELEADER-SMAJ Datasheet
4Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ PACELEADER-SMBJ Datasheet
342Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMCJ PACELEADER-SMCJ Datasheet
349Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com