Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QTLP601CRTR Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

QTLP601CRTR Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce QTLP601CRTR
Télécharger  QTLP601CRTR Télécharger

Taille du fichier   368.16 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)

QTLP601CRTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QTLP601CRTR Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce QTLP601CRTR
Télécharger  QTLP601CRTR Click to download

Taille du fichier   368.16 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)

QTLP601CRTR Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

QTLP601CRTR Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor QTLP601CRTR Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor QTLP601CRTR Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor QTLP601CRTR Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor QTLP601CRTR Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor QTLP601CRTR Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

QTLP601CRTR Détails du produit

DESCRIPTION
These surface mount chip LEDs are designed to fit industry standard footprint. Small size, low profile and wide viewing angle make these LEDs ideal choices for backlighting applications and panel illumination.

FEATURES
• Small footprint - 1.6(L) X 0.8(W) X 0.6(H) mm
• AllnGaP technology for -R, -E, -O, -Y and -AG
• InGaN/SiC technology for -IG and -IB
• Wide viewing angle of 120°
• Water clear optics
• Moisture-proof packaging
• Available in 0.315” (8mm) width tape on 7” (178mm) diameter reel; 2,000 units per reel

APPLICATIONS
• Keypad backlighting
• Push-button backlighting
• LCD backlighting




Numéro de pièce similaire - QTLP601CRTR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP601C FAIRCHILD-QTLP601C Datasheet
362Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)
QTLP601C-2 FAIRCHILD-QTLP601C-2 Datasheet
362Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)
QTLP601C-3 FAIRCHILD-QTLP601C-3 Datasheet
362Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)
QTLP601C-4 FAIRCHILD-QTLP601C-4 Datasheet
362Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)
QTLP601C-7 FAIRCHILD-QTLP601C-7 Datasheet
362Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)
More results


Description similaire - QTLP601CRTR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP601C FAIRCHILD-QTLP601C Datasheet
362Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.6 mm Height)
QTLP600C7TR FAIRCHILD-QTLP600C7TR Datasheet
85Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.8 mm Height)
QTLP600CBTR FAIRCHILD-QTLP600CBTR Datasheet
84Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0603 (0.8 mm Height)
QTLP600C-R FAIRCHILD-QTLP600C-R Datasheet
146Kb / 8P
   SURFACE MOUNT LED LAMP SUPER BRIGHT 0603 (0.8 mm Height)
QTLP603C-EB FAIRCHILD-QTLP603C-EB Datasheet
470Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP 0603 (0.35 mm Height)
QTLP650D2TR FAIRCHILD-QTLP650D2TR Datasheet
407Kb / 7P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 1206
QTLP630C FAIRCHILD-QTLP630C Datasheet
111Kb / 7P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP650C-23 FAIRCHILD-QTLP650C-23 Datasheet
83Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 1210
QTLP650C-2 FAIRCHILD-QTLP650C-2 Datasheet
403Kb / 7P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 1206
QTLP600C-23 FAIRCHILD-QTLP600C-23 Datasheet
184Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP STANDARD BRIGHT 0606
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com